Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2.5MBPH10 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 2.5MBPH10
Description  Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

2.5MBPH10 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  2.5MBPH10 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 2.5MBPH10 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
2,5 MB
2,5 MBPH
2,5 MB
2,5 MBPH
Minimodul™ socket board, consecutive placement without
loss of pitch
2,5 MB: upright
2,5 MBPH: angular, with locking hooks
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuSn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 5.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
2,5 MB mating with
pin header 2,5 MS,
pin headers with pitch 2.5 mm and
contact pins 0.64 mm x 0.64 mm
2,5 MBPH mating with
pin headers 2,5 MS, 2,5 MSF.../O,
pin headers with pitch 2.5 mm and
contact pins 0.64 mm x 0.64 mm
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Rated current
5 A
Rated voltage3
32 V AC
Material group3
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.3 mm
Clearance
≥ 1.3 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 0.6 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à prises femelles Minimodul™, emboîtable sans
perte de pas
2,5 MB: droite
2,5 MBPH: angulaire, avec crochets de fixation
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuSn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 5,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
2,5 MB raccordement avec
réglette à broches 2,5 MS,
réglettes à broches avec pas 2,5 mm et
contacts à broche 0,64 mm x 0,64 mm
2,5 MBPH raccordement avec
réglettes à broches 2,5 MS,
2,5 MSF.../O,
réglettes à broches avec pas 2,5 mm et
contacts à broche 0,64 mm x 0,64 mm
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Courant assigné
5 A
Tension assignée3
32 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,3 mm
Ligne de fuite
≥ 1,3 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 0,6 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
2,5 MB 02
2,5 MBPH 02
2
250
5,0
2,5
2,5 MB 03
2,5 MBPH 03
3
250
7,5
5,0
2,5 MB 04
2,5 MBPH 04
4
250
10,0
7,5
2,5 MB 05
2,5 MBPH 05
5
250
12,5
10,0
2,5 MB 06
2,5 MBPH 06
6
250
15,0
12,5
2,5 MB 07
2,5 MBPH 07
7
250
17,5
15,0
2,5 MB 08
2,5 MBPH 08
8
250
20,0
17,5
2,5 MB 09
2,5 MBPH 09
9
250
22,5
20,0
2,5 MB 10
2,5 MBPH 10
10
250
25,0
22,5
2,5 MB 11
2,5 MBPH 11
11
250
27,5
25,0
2,5 MB 12
2,5 MBPH 12
12
250
30,0
27,5
2,5 MB 13
2,5 MBPH 13
13
250
32,5
30,0
2,5 MB 14
2,5 MBPH 14
14
250
35,0
32,5
2,5 MB 15
2,5 MBPH 15
15
250
37,5
35,0
2,5 MB 16
2,5 MBPH 16
16
250
40,0
37,5
2,5 MB 17
2,5 MBPH 17
17
250
42,5
40,0
2,5 MB 18
2,5 MBPH 18
18
250
45,0
42,5
2,5 MB 19
2,5 MBPH 19
19
200
47,5
45,0
2,5 MB 20
2,5 MBPH 20
20
200
50,0
47,5
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
www.lumberg.com
11/2009
Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com