Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2.5MSFD19 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 2.5MSFD19
Description  Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

2.5MSFD19 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  2.5MSFD19 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 2.5MSFD19 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
Minimodul™ double pin header, with locking latches
2,5 MSFD: locking latches on the same side
2,5 MSFDV: locking latches on opposite sides
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating with
connectors 2,5 MBX, 3114/3111,
shorting links 2,54 MKB
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Rated current
5 A
Rated voltage2
40 V AC (pollution degree 3)
160 V AC (pollution degree 2)
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.8 mm
Clearance
≥ 1.8 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à broches double Minimodul™, avec languettes
de verrouillage
2,5 MSFD: languettes de verrouillage à la même côté
2,5 MSFDV: languettes de verrouillage sur côtés opposées
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs 2,5 MBX, 3114/3111,
pontets de court-circuit 2,54 MKB
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Courant assigné
5 A
Tension assignée2
40 V AC (degré de pollution 3)
160 V AC (degré de pollution 2)
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,8 mm
Ligne de fuite
≥ 1,8 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
2,5 MSFD
2,5 MSFD
2,5 MSFDV
2,5 MSFDV
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
2,5 MSFD 02 (3114)
*a 2
250
7,9
5,9
4,3
2,5
2,5 MSFD 02
2
250
9,7
7,7
5,5
2,5
2,5 MSFD 03
3
250
12,2
10,2
8,0
5,0
2,5 MSFD 04
4
250
14,7
12,7
10,5
7,5
2,5 MSFD 05
5
250
17,2
15,2
13,0
10,0
2,5 MSFD 06
6
250
19,7
17,7
15,5
12,5
2,5 MSFD 07
7
250
22,2
20,2
18,0
15,0
2,5 MSFD 08
8
250
24,7
22,7
20,5
17,5
2,5 MSFD 09
9
250
27,2
25,2
23,0
20,0
2,5 MSFD 10
10
250
29,7
27,7
25,5
22,5
2,5 MSFD 11
11
250
32,2
30,2
28,0
25,0
2,5 MSFD 12
12
250
34,7
32,7
30,5
27,5
2,5 MSFD 13
13
250
37,2
35,2
33,0
30,0
2,5 MSFD 14
14
250
39,7
37,7
35,5
32,5
2,5 MSFD 15
15
250
42,2
40,2
38,0
35,0
2,5 MSFD 16
16
250
44,7
42,7
40,5
37,5
2,5 MSFD 17
17
250
47,2
45,2
43,0
40,0
2,5 MSFD 18
18
250
49,7
47,7
45,5
42,5
2,5 MSFD 19
19
250
52,2
50,2
48,0
45,0
2,5 MSFD 20
20
250
54,7
52,7
50,5
47,5
2,5 MSFDV 02 (3114)
*a 2
250
7,9
5,9
4,3
2,5
2,5 MSFDV 02
2
250
9,7
7,7
5,5
2,5
2,5 MSFDV 03
3
250
12,2
10,2
8,0
5,0
2,5 MSFDV 04
4
250
14,7
12,7
10,5
7,5
2,5 MSFDV 05
5
250
17,2
15,2
13,0
10,0
2,5 MSFDV 06
6
250
19,7
17,7
15,5
12,5
2,5 MSFDV 07
7
250
22,2
20,2
18,0
15,0
2,5 MSFDV 08
8
250
24,7
22,7
20,5
17,5
2,5 MSFDV 09
9
250
27,2
25,2
23,0
20,0
2,5 MSFDV 10
10
250
29,7
27,7
25,5
22,5
2,5 MSFDV 11
11
250
32,2
30,2
28,0
25,0
2,5 MSFDV 12
12
250
34,7
32,7
30,5
27,5
2,5 MSFDV 13
13
250
37,2
35,2
33,0
30,0
2,5 MSFDV 14
14
250
39,7
37,7
35,5
32,5
2,5 MSFDV 15
15
250
42,2
40,2
38,0
35,0
2,5 MSFDV 16
16
250
44,7
42,7
40,5
37,5
2,5 MSFDV 17
17
250
47,2
45,2
43,0
40,0
2,5 MSFDV 18
18
250
49,7
47,7
45,5
42,5
2,5 MSFDV 19
19
250
52,2
50,2
48,0
45,0
2,5 MSFDV 20
20
250
54,7
52,7
50,5
47,5
www.lumberg.com
11/2009
Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com