Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

0331 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 0331
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

0331 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  0331 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 0331 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 68
Verpackung: Einzelteilesätze in Kunststoffbeuteln, im Karton
Packaging: sets of individual parts in plastic bags, in a cardboard box
Emballage: kits de pièces détachées dans sachets en plastique, dans un carton
Plug acc. to IEC 60130-9, IP 68, with threaded joint and solder
terminals
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact pin 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact pin 12 to 14 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Housing
CuZn, nickeled
Knurled screw
CuZn, nickeled
Gasket
NBR
3. Mechanical data
Mating with
sockets 030..., 031..., 032..., 036...
Protection1
IP 68
For further information see table
4. Electrical data
For further information see table
1
according to DIN EN 60529,
only in locked position with a proper counterpart
2
according to VDE 0110/IEC 60664
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
mm2
mm
A
V AC
kV AC eff.
Ω
pF
0331 03
3
50
0,75
4–8
5
250
2
1013
~ 2
0331 04
4
50
0,75
4–8
5
250
2
1013
~ 2
0331 05
5
50
0,75
4–8
5
60
1
1012
~ 3
0331 05-1
5
50
0,75
4–8
5
250
2
1013
~ 2
0331 06
6
50
0,75
4–8
5
250
2
1013
~ 2
0331 07
7
50
0,75
4–8
5
250
2
1013
~ 2
0331 07-1
7
50
0,75
4–8
5
60
1
1012
~ 3
0331 08
8
50
0,75
4–8
5
60
1
1012
~ 3
0331 08-1
8
50
0,75
4–8
5
60
1
1012
~ 3
0331 12
12
50
0,25
4–8
3
60
1
1012
~ 3
0331 14
14
50
0,25
4–8
3
60
1
1012
~ 3
0331
0331
Connecteur mâle suivant CEI 60130-9, IP 68, avec verrouilla-
ge à vis et connexion par soudure
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Contact à broche 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Contact à broche 12 à 14 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Boîtier
CuZn, nickelé
Vis moletée
CuZn, nickelé
Joint d’étanchéité
NBR
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs femelles 030..., 031...,
032..., 036...
Protection1
IP 68
Pour plus de détails, voir tableau
4. Caractéristiques électriques
Pour plus de détails, voir tableau
1
suivant DIN EN 60529,
uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant
2
suivant VDE 0110/CEI 60664
www.lumberg.com
12/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com