Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

352012 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 352012
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

352012 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  352012 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 352012 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 connector for direct and indirect mating, insulation
displacement technology (IDT), with interior locking
contact pitch 2.5 mm
3520: for individual conductors
3520-1: for ribbon cable, daisy chain possible
3520-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3520(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3520(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
in conjunction with guide frame 3501,
pin headers 3551, 3555,
pin headers acc. to RAST 2.5 standard
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3520(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3520(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3520(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3520(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 100 °C
Rated voltage2
32 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 0.53 mm
Clearance
≥ 0.53 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct et indirect, tech-
nologie de déplacement d’isolant, avec verrouillage intérieur
pas des contacts 2,5 mm
3520: pour conducteurs individuels
3520-1: pour câble plat, pour transistion
3520-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3520(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3520(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm en rela-
tion avec cadre de guidage 3501,
réglettes à broches 3551, 3555,
réglettes à broches suivant standard
RAST 2,5
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3520(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3520(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3520(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3520(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 120 °C
Tension assignée3
32 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 0,53 mm
Ligne de fuite
≥ 0,53 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3520
3520-1
3520-2
3520
3520-1
3520-2
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3520 04
3520-1 04
3520-2 04
4
2700
7,5
12,4
3520 05
3520-1 05
3520-2 05
5
2250
10,0
14,9
3520 06
3520-1 06
3520-2 06
6
1800
12,5
17,4
3520 07
3520-1 07
3520-2 07
7
1800
15,0
19,9
3520 08
3520-1 08
3520-2 08
8
1350
17,5
22,4
3520 09
3520-1 09
3520-2 09
9
1350
20,0
24,9
3520 10
3520-1 10
3520-2 10
10
1350
22,5
27,4
3520 11
3520-2 11
11
900
25,0
29,9
3520 12
3520-2 12
12
900
27,5
32,4
3520 13
3520-2 13
13
900
30,0
34,9
3520 14
3520-2 14
14
900
32,5
37,4
3520 15
3520-2 15
15
900
35,0
39,9
3520 16
3520-2 16
16
450
37,5
42,4
3502 17
3520-2 17
17
450
40,0
44,9
3520 18
3520-2 18
18
450
42,5
47,4
3520 19
3520-2 19
19
450
45,0
49,9
3520 20
3520-2 20
20
450
47,5
52,4
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com