Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

364508 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 364508
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

364508 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  364508 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 364508 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
3645
3645
RAST 5 tab header, angular, with lower side lock, higher
version
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab 3645
CuZn, pre-nickeled and tinned
Contact tab 3645 V167
CuZn, pre-nickeled and silvered
3. Mechanical data
Contact tab
6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244
Mating with
3645
connectors 3611, 3615, 3623, 3626,
connectors acc. to RAST 5 standard
3645 V167
connector 3625,
connectors acc. to RAST 5 standard
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data
Rated current 3645
10 A at T
amb 70 °C
Rated current 3645 V167
16 A at T
amb 70 °C
Rated voltage2
250 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 350)
Creepage distance
≥ 4.0 mm
Clearance
≥ 4.0 mm
Insulation resistance
> 10 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à couteaux RAST 5, angulaire, avec verrouillage
en bas, version surélevée
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau 3645
CuZn, sous-nickelé et étamé
Contact à couteau 3645 V167
CuZn, sous-nickelé et argenté
3. Caractéristiques mécaniques
Contact à couteau
6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244
Raccordement avec
3645
connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626,
connecteurs suivant standard RAST 5
3645 V167
connecteur 3625,
connecteurs suivant standard RAST 5
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné 3645
10 A à T
amb 70 °C
Courant assigné 3645 V167
16 A à T
amb 70 °C
Tension assignée2
250 V AC
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 350)
Distance d’isolement
≥ 4,0 mm
Ligne de fuite
≥ 4,0 mm
Résistance d’isolement
> 10 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung*
Polzahl
VE
Abmessungen
Designation*
Poles
PU
Dimensions
Désignation*
Pôles
UE
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
3645 02
2
250
5,0
10,2
12,3
3645 03
3
250
10,0
15,2
17,3
3645 04
4
250
15,0
20,2
22,3
3645 05
5
250
20,0
25,2
27,3
3645 06
6
250
25,0
30,2
32,3
3645 07
7
250
30,0
35,2
37,3
3645 08
8
250
35,0
40,2
42,3
3645 09
9
250
40,0
45,2
47,3
3645 10
10
250
45,0
50,2
52,3
3645 11
11
250
50,0
55,2
57,3
3645 12
12
250
55,0
60,2
62,3
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com