Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WSV Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # WSV
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

WSV Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  WSV Datasheet HTML 1Page - Lumberg WSV Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40
03
03
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
Plug acc. to IEC 60130-9, IP 40, angular, with threaded joint,
ground contact, bend protection and solder terminals
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact pin 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact pin 12 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Grounding spring
CuZn, pre-nickeled and tinned
Housing
PC
Knurled screw
CuZn, nickeled
Bend protection
TPE
Strain relief
steel, nickeled
Sleeve
steel, zinced
Screw
stainless steel/steel, chromated
3. Mechanical data
Mating with
sockets 032098, 032099, KFR, KFV,
KGR, KGV, KV, WKV
Protection1
IP 40
For further information see table
4. Electrical data
For further information see table
1
according to DIN EN 60529,
only in locked position with a proper counterpart
2
according to VDE 0110/IEC 60664
WSV
WSV
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
mm2
mm
A
V AC
kV AC eff.
Ω
pF
WSV 30
3
50
0,75
6
5
250
2
1013
~ 2
WSV 40
4
50
0,75
6
5
250
2
1013
~ 2
WSV 50
5
50
0,75
6
5
60
1
1012
~ 3
WSV 50/6
5
50
0,75
6
5
250
2
1013
~ 2
WSV 60
6
50
0,75
6
5
250
2
1013
~ 2
WSV 70
7
50
0,75
6
5
250
2
1013
~ 2
WSV 71
7
50
0,75
6
5
60
1
1012
~ 3
WSV 80
8
50
0,75
6
5
60
1
1012
~ 3
WSV 81
8
50
0,75
6
5
60
1
1012
~ 3
WSV 120
12
50
0,25
6
3
60
1
1012
~ 3
Connecteur mâle suivant CEI 60130-9, IP 40, angulaire, avec
verrouillage à vis, contact de masse, protecteur contre pliage
et connexion par soudure
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Contact à broche 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Contact à broche 12 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Ressort de terre
CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier
PC
Vis moletée
CuZn, nickelé
Protection contre pliage
TPE
Décharge de traction
acier, nickeled
Douille
acier, zingué
Vis
acier inoxydable/acier, chromaté
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs femelles 032098,
032099, KFR, KFV, KGR, KGV, KV,
WKV
Protection1
IP 40
Pour plus de détails, voir tableau
4. Caractéristiques électriques
Pour plus de détails, voir tableau
1
suivant DIN EN 60529,
uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant
2
suivant VDE 0110/CEI 60664
www.lumberg.com
12/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com