Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

P9B80 Datasheet(PDF) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

Part # P9B80
Description  P20B80
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Direct Link  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

P9B80 Datasheet(HTML) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  P9B80 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Vol.26 No.1
<新製品>
FRD
VRRM=600Vシリーズ化完成
力率改善用コンバータ、チョッパの高周
波整流用などの高電圧、高速用途に600V
フアストリカバリーダイオード(FRD)
を開発しました。
品種は実装方式に対応した面実装(SMD)
,スルーホ
ールと、回路に対応した単体、複合の構成としました。
表1 FRD 600Vシリーズの主要定格
小電力用整流スタック Pシリーズ商品化
長い間ご愛顧いただきました4B∼40Tの後継機種とし
て商品化いたしましたので、ここにご紹介いたします。
自己冷却型になっているため冷却体は不要です。取り
付け穴は直交する2方向にありますので取り付け自由度
があります。
繰り返しピーク逆電圧 VRRM=800V
表2 Pシリーズの主要定格
IGBT モジュール SPpakシリーズ 新開発
今般、小型軽量化、高効率のニーズに呼応してIGBT
モジュール SPpakシリーズを新開発いたしましたので、
ここにご紹介いたします。
特徴
1.新構造により小型軽量化
2.新開発のIGBT,FRDチップを搭載してスイッチ
ング損失を低減
3.低インダクタンス構造でスナバレス化を可能にし
ました。
表3 SPpakシリーズの主要定格
14
30PUA60
30PUB60
NSU03A60
NSU03B60
TSU05A60
TSU05B60
TSU05A60-11A
TSU05B60-11A
FSU05A60
FSU05B60
TSU10A60
TSU10B60
TSU10A60-11A
TSU10B60-11A
FSU10A60
FSU10B60
ECU06A60-F
ECU06B60-F
ECU06A60
ECU06B60
TCU10A60
TCU10B60
TCU10A60-11A
TCU10B60-11A
FCU10A60
FCU10B60
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
1.9
2.2
1.9
2.2
1.9
2.2
1.9
2.2
1.9
2.2
1.9
2.3
1.9
2.3
1.9
2.3
1.9
2.2
1.9
2.2
1.9
2.2
1.9
2.2
1.9
2.2
25
19
25
19
25
19
25
19
25
19
30
25
30
25
30
25
25
19
25
19
25
19
25
19
25
19
IO (A) V
FM
(V)
(Typ)
Trr (ns)
(Typ)
外 形
Axial Lead
Axial Lead
Chip Type Large Size
Chip Type Large Size
面実装形TO-263AB
面実装形TO-263AB
タブ端子切断形TO-262
タブ端子切断形TO-262
絶縁形TO=220
絶縁形TO=220
面実装形TO-263AB
面実装形TO-263AB
タブ端子切断形TO-262
タブ端子切断形TO-262
絶縁形TO=220
絶縁形TO=220
面実装形TO-252
面実装形TO-252
タブ端子切断形TO-252
タブ端子切断形TO-252
面実装形TO-263AB
面実装形TO-263AB
タブ端子切断形TO-262
タブ端子切断形TO-262
絶縁形TO=220
絶縁形TO=220
型 名
結線回路
型 名
備 考
平均整流電流
IO(A)@Ta=50℃
単相ブリッジ
三相ブリッジ
PB508AC
P9B80
P16B80
P20B80
P30B80
PT308AC
P16T80
P25T80
P40T80
5.8
9
14
19
28.5
6
15
23.5
39
冷却体なし
冷却体付
冷却体なし
冷却体付
PTMB50A6C
PTMB50A12C
PTMB75A6C
PTMB75A12C
PTMB100A6C
PTMB100A12C
PSMB300A6
PSMB300B12
PSMB400A6
50
50
75
75
100
100
300
300
400
600
1200
600
1200
600
1200
600
1200
600
SPpakⅡ
SPpakⅡ
SPpakⅢ
SPpakⅢ
SPpakⅢ
SPpakⅢ
SPpakⅤ
SPpakⅤ
SPpakⅤ
型 名
IC (A)
VCES (V)
形状
写真参照
P9B80
PT308AC
P20B80
SPpakⅡ
SPpakⅤ
SPpakⅢ


Similar Part No. - P9B80

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MKS Instruments.
P9B MKS-P9B Datasheet
323Kb / 4P
Pressure Insensitive, Multi-gas/Multi-range Mass Flow Contro ller
logo
Shindengen Electric Mfg...
P9B40HP2 SHINDENGEN-P9B40HP2 Datasheet
170Kb / 4P
Power MOSFET
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com