Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS51 Datasheet(PDF) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # LS51
Description  Non-illuminated/Vertical Type
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CITIZEN [CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://ce.citizen.co.jp/e/index.html
Logo CITIZEN - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

LS51 Datasheet(HTML) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

  LS51 Datasheet HTML 1Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
93
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
非照光式・バーチカルタイプ
LS51 Series 
Non-illuminated/Vertical Type
LS51 Series
1. ダブルアクションタイプです。
2. 小型であるため実用上のレイアウトの
融通性が高く、セット設計が容易に行
えます。
3. リフロー炉によるはんだ付けが出来ま
す。
4. 完全防水タイプです。
1. This is double action type.
2. The compact form of these switches
enables high layout flexibility and easy
set design,
3. Reflow soldering is possible using a
reflow furnace.
4. This is completely waterproof type.
ルミスイッチL S 5 1 シリーズは操作用ス
イッチとして次のような製品に使用できま
す。
 デジタルカメラ、小型携帯機器、各種AV
機器。
LUMISWITCH, LS51 series, can be used
as a function control switch in the
following applications.
Digital cameras, compact portable
devices, various kinds of audio visual
instruments.
●外形寸法図 Outline drawing
Item
スイッチ作動力 Switch operating force
0.59N(1stノンクリック Non click),0.88N(1st)
1.96N
(2nd)
最大定格 Maximum rating
DC12V 20mA
接触抵抗 Contact resistance
500mΩ以下 500mΩ or less
絶縁抵抗 Insulation resistance
100MΩ以上 100MΩ or more
耐電圧 Withstanding voltage
AC250V 1分間 AC250V for one minute
バウンス Bounce
20ms以下 20ms or less
ストローク Stroke
0.15mm
0.3mm
(All)
作動力 Operating force
0.59N(1stノンクリック Non click),0.88N(1st)
1.96N
(2nd)
動作寿命 Operating life (times)
5万回以上
50,000 or more
●電気的・機械的特性 Electro-Mechanical Characteristics
スイッチ部 Switch portion
(Ta 25℃)
単位 Unit : mm
回路図 Circuit diagram
推奨はんだ付けパターン
The following soldering patterns are recommended for
reflow-soldering:
■ 用途 Application
■ 特徴 Features
4.2(L)
×4.2(W)
×0.6(H)
mm
S3
S4
2
S1
S2
4.2
3.2
極性マーク(黒)
Polarity mark (Black)
R0.9
S1
S2
S3
S4
S1
(2nd SW)
(2nd SW)
(1st SW)
(2nd SW)
(1st SW)
(1st SW)
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
回路構成
Circuit configuration
1段目クリック
1st click
2段目クリック
2nd click
4-R0.32
0.15
0.8
1.3
2.1
Resist printing (White)
レジスト印刷(白)
1.25
S1
S2
S4
S3
1.25
1.15 1.15
●製品コード Product code
LS51 D 2 3 - T
〈シリーズ Series〉
スイッチ高さ Thickness
D:0.6mm
1段目操作荷重 1st Operating force
2:0.88N(90gf)
6:0.59N(60gfノンクリック Non click)
2段目操作荷重 2st Operating force
3:1.96N(200gf)
包装形態 Packing mode
無記入:バルク包装
Non-coded:Bulk packing
T:テーピング(基本納入形態)
T:Taping (standard mode)


Similar Part No. - LS51

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micross Components
LS5114 MICROSS-LS5114 Datasheet
304Kb / 1P
P-CHANNEL JFET
LS5114 MICROSS-LS5114 Datasheet
310Kb / 1P
P-CHANNEL JFET
LS5114 MICROSS-LS5114 Datasheet
308Kb / 1P
P-CHANNEL JFET
LS5114_SOT-23 MICROSS-LS5114_SOT-23 Datasheet
304Kb / 1P
P-CHANNEL JFET
LS5114_TO-18 MICROSS-LS5114_TO-18 Datasheet
310Kb / 1P
P-CHANNEL JFET
More results

Similar Description - LS51

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
LS16 CITIZEN-LS16 Datasheet
202Kb / 2P
Non-illuminated/Vertical Type
LS17 CITIZEN-LS17 Datasheet
178Kb / 1P
Non-illuminated/Vertical Type
LS18 CITIZEN-LS18 Datasheet
189Kb / 2P
Non-illuminated/Vertical Type
LS30 CITIZEN-LS30 Datasheet
186Kb / 1P
Non-illuminated/Vertical Type
LS37 CITIZEN-LS37 Datasheet
180Kb / 1P
Non-illuminated/Vertical Type
LS7 CITIZEN-LS7 Datasheet
381Kb / 1P
Non-illuminated/Vertical Type
LS16 CITIZEN-LS16_1 Datasheet
417Kb / 2P
Non-illuminated/Vertical Type
LS17 CITIZEN-LS17_1 Datasheet
449Kb / 1P
Non-illuminated/Vertical Type
LS18 CITIZEN-LS18_1 Datasheet
403Kb / 2P
Non-illuminated/Vertical Type
LS35 CITIZEN-LS35 Datasheet
383Kb / 1P
Non-illuminated/Vertical Type
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com