Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RUSBF110 Datasheet(PDF) 21 Page - Tyco Electronics

Part # RUSBF110
Description  PolySwitch Resettable Devices
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

RUSBF110 Datasheet(HTML) 21 Page - Tyco Electronics

Back Button RUSBF110 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 22Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 23Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 24Page - Tyco Electronics RUSBF110 Datasheet HTML 25Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 27 page
background image
Cont'd
...
Table R6 - Packaging and Marking Information for Radial-leaded Devices
Part Number
Bag Quantity
Tape & Reel Quantity
Ammo Pack Quantity
Standard Pack Quantity
Part Marking
Agency Recognition
RUEF 30V
RUEF500
250
5,000
UF500
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF500-2
1,500
7,500
UF500
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF500-AP
1,000
5,000
UF500
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF600
250
5,000
UF600
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF600-2
1,000
5,000
UF600
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF600-AP
1,000
5,000
UF600
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF700
250
5,000
UF700
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF700-2
1,000
5,000
UF700
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF700-AP
1,000
5,000
UF700
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF800
250
5,000
UF800
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF800-2
1,000
5,000
UF800
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF800-AP
1,000
5,000
UF800
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF900
250
5,000
UF900
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF900-2
1,000
4,000
UF900
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF900-AP
1,000
4,000
UF900
UL, CSA, TÜV, CQC
RHEF 30V - High Temperature
RHEF050
500
10,000
HF0.5
UL, CSA, TÜV
RHEF050-2
2,500
12,500
HF0.7
UL, CSA, TÜV
RHEF070
500
10,000
HF0.7
UL, CSA, TÜV
RHEF070-2
2,500
12,500
HF0.7
UL, CSA, TÜV
RHEF100
500
10,000
HF1.0
UL, CSA, TÜV
RHEF100-2
3,000
15,000
HF1.0
UL, CSA, TÜV
RUSBF 16V
RUSBF090
500
10,000
RF090
UL, CSA, TÜV
RUSBF090-2
3,000
15,000
RF090
UL, CSA, TÜV
RUSBF090-AP
2,000
10,000
RF090
UL, CSA, TÜV
RUSBF110
500
10,000
RF110
UL, CSA, TÜV
RUSBF110-2
3,000
15,000
RF110
UL, CSA, TÜV
RUSBF110-AP
2,000
10,000
RF110
UL, CSA, TÜV
RUSBF135
500
10,000
RF135
UL, CSA, TÜV
RUSBF135-2
3,000
15,000
RF135
UL, CSA, TÜV
RUSBF135-AP
2,000
10,000
RF135
UL, CSA, TÜV
RUSBF160
500
10,000
RF160
UL, CSA, TÜV
RUSBF160-2
3,000
15,000
RF160
UL, CSA, TÜV
RUSBF160-AP
2,000
10,000
RF160
UL, CSA, TÜV
RUSBF185
500
10,000
RF185
UL, CSA, TÜV
RUSBF185-2
3,000
15,000
RF185
UL, CSA, TÜV
RUSBF185-AP
2,000
10,000
RF185
UL, CSA, TÜV
RUSBF250
500
10,000
RF250
UL, CSA, TÜV
RUSBF250-2
3,000
15,000
RF250
UL, CSA, TÜV
RUSBF250-AP
2,000
10,000
RF250
UL, CSA, TÜV
RGEF 16V
RGEF250
500
10,000
GF250
UL, CSA, TÜV
RGEF250-2
3,000
15,000
GF250
UL, CSA, TÜV
RGEF250-AP
2,000
10,000
GF250
UL, CSA, TÜV
RGEF300
500
10,000
GF300
UL, CSA, TÜV
RGEF300-2
2,500
12,500
GF300
UL, CSA, TÜV
RGEF300-AP
2,000
10,000
GF300
UL, CSA, TÜV
RGEF400
500
10,000
GF400
UL, CSA, TÜV
RGEF400-2
2,500
12,500
GF400
UL, CSA, TÜV
RGEF400-AP
2,000
10,000
GF400
UL, CSA, TÜV
RGEF500
500
10,000
GF500
UL, CSA, TÜV
RGEF500-2
2,000
10,000
GF500
UL, CSA, TÜV
RGEF500-AP
2,000
10,000
GF500
UL, CSA, TÜV
RGEF600
500
10,000
GF600
UL, CSA, TÜV
RGEF600-2
2,000
10,000
GF600
UL, CSA, TÜV
RGEF600-AP
2,000
10,000
GF600
UL, CSA, TÜV
13
130



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com