Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RUSBF075 Datasheet(PDF) 22 Page - Tyco Electronics

Part # RUSBF075
Description  PolySwitch Resettable Devices
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

RUSBF075 Datasheet(HTML) 22 Page - Tyco Electronics

Back Button RUSBF075 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 22Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 23Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 24Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 25Page - Tyco Electronics RUSBF075 Datasheet HTML 26Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 27 page
background image
Table R6 - Packaging and Marking Information for Radial-leaded Devices
Cont'd
...
Part Number
Bag Quantity
Tape & Reel Quantity
Ammo Pack Quantity
Standard Pack Quantity
Part Marking
Agency Recognition
RGEF 16V
RGEF700
500
—
—
10,000
GF700
UL, CSA, TÜV
RGEF700-2
—
1,500
—
7,500
GF700
UL, CSA, TÜV
RGEF700-AP
—
—
1,500
7,500
GF700
UL, CSA, TÜV
RGEF800
500
—
—
10,000
GF800
UL, CSA, TÜV
RGEF800-2
—
1,000
—
5,000
GF800
UL, CSA, TÜV
RGEF800-AP
—
—
1,000
5,000
GF800
UL, CSA, TÜV
RGEF900
500
—
—
10,000
GF900
UL, CSA, TÜV
RGEF900-2
—
1,000
—
5,000
GF900
UL, CSA, TÜV
RGEF900-AP
—
—
1,000
5,000
GF900
UL, CSA, TÜV
RGEF1000
250
—
—
5,000
GF1000
UL, CSA, TÜV
RGEF1000-2
—
1,000
—
5,000
GF1000
UL, CSA, TÜV
RGEF1000-AP
—
—
1,000
5,000
GF1000
UL, CSA, TÜV
RGEF1100
250
—
—
5,000
GF1100
UL, CSA, TÜV
RGEF1100-2
—
1,000
—
5,000
GF1100
UL, CSA, TÜV
RGEF1100-AP
—
—
1,000
5,000
GF1100
UL, CSA, TÜV
RGEF1200
250
—
—
5,000
GF1200
UL, CSA, TÜV
RGEF1200-2
—
1,000
—
5,000
GF1200
UL, CSA, TÜV
RGEF1200-AP
—
—
1,000
5,000
GF1200
UL, CSA, TÜV
RGEF1400
250
—
—
5,000
GF1400
UL, CSA, TÜV
RGEF1400-2
—
1,000
—
5,000
GF1400
UL, CSA, TÜV
RGEF1400-AP
—
—
1,000
5,000
GF1400
UL, CSA, TÜV
RHEF 16V - High Temperature
RHEF200
500
—
—
10,000
HF2
UL, CSA, TÜV
RHEF200-2
—
2,500
—
12,500
HF2
UL, CSA, TÜV
RHEF200-AP
—
—
2,500
12,500
HF2
UL, CSA, TÜV
RHEF300
500
—
—
10,000
HF3
UL, CSA, TÜV
RHEF300-2
—
2,000
—
10,000
HF3
UL, CSA, TÜV
RHEF300-AP
—
—
2,000
10,000
HF3
UL, CSA, TÜV
RHEF400
500
—
—
10,000
HF4
UL, CSA, TÜV
RHEF400-2
—
1,500
—
7,500
HF4
UL, CSA, TÜV
RHEF400-AP
—
—
1,500
7,500
HF4
UL, CSA, TÜV
RHEF450
500
—
—
10,000
HF4.5
UL, CSA, TÜV
RHEF450-2
—
1,500
—
7,500
HF4.5
UL, CSA, TÜV
RHEF450-AP
—
—
1,500
7,500
HF4.5
UL, CSA, TÜV
RHEF550
500
—
—
10,000
HF5.5
UL, CSA, TÜV
RHEF550-2
—
2,000
—
10,000
HF5.5
UL, CSA, TÜV
RHEF550-AP
—
—
2,000
10,000
HF5.5
UL, CSA, TÜV
RHEF600
500
—
—
10,000
HF6
UL, CSA, TÜV
RHEF600-2
—
1,500
—
7,500
HF6
UL, CSA, TÜV
RHEF600-AP
—
—
1,500
7,500
HF6
UL, CSA, TÜV
RHEF650
500
—
—
10,000
HF6.5
UL, CSA, TÜV
RHEF650-2
—
1,500
—
7,500
HF6.5
UL, CSA, TÜV
RHEF650-AP
—
—
1,500
7,500
HF6.5
UL, CSA, TÜV
RHEF700
500
—
—
10,000
HF7
UL, CSA, TÜV
RHEF700-2
—
1,500
—
7,500
HF7
UL, CSA, TÜV
RHEF700-AP
—
—
1,500
7,500
HF7
UL, CSA, TÜV
RHEF750
500
—
—
10,000
HF7.5
UL, CSA, TÜV
RHEF750-2
—
1,000
—
5,000
HF7.5
UL, CSA, TÜV
RHEF750-AP
—
—
1,000
5,000
HF7.5
UL, CSA, TÜV
RHEF800
500
—
—
10,000
HF8
UL, CSA, TÜV
RHEF800-2
—
1,000
—
5,000
HF8
UL, CSA, TÜV
RHEF800-AP
—
—
1,000
5,000
HF8
UL, CSA, TÜV
RHEF900
250
—
—
5,000
HF9
UL, CSA, TÜV
RHEF900-2
—
1,000
—
5,000
HF9
UL, CSA, TÜV
RHEF900-AP
—
—
1,000
5,000
HF9
UL, CSA, TÜV
RHEF1000
250
—
—
5,000
HF10
UL, CSA, TÜV
RHEF1000-2
—
1,000
—
5,000
HF10
UL, CSA, TÜV
RHEF1000-AP
—
—
1,000
5,000
HF10
UL, CSA, TÜV
RHEF1100
250
—
—
5,000
HF11
UL, CSA, TÜV
RHEF1100-2
—
1,000
—
5,000
HF11
UL, CSA, TÜV
RHEF1100-AP
—
—
1,000
5,000
HF11
UL, CSA, TÜV
131
13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com