Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VC1104A90 Datasheet(PDF) 2 Page - SHIELD s.r.l.

Part # VC1104A90
Description  For electrovalves, style A, 2pG or 3pG, female, field attachable
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

VC1104A90 Datasheet(HTML) 2 Page - SHIELD s.r.l.

  VC1104A90 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. VC1104A90 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. VC1104A90 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. VC1104A90 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
version 091028
CONNECTORS | CONNETTORI
VC
www.shield.net
45-17
B
cable gland dimension
dimensioni pressacavo
2
3
4
8
gland thread
filettatura pressacavo
M16
M16
M16
1/2” NPTF
(b1)
cable diameter
diametro cavo
mm
3,5…6
6…8
8…10
up to10
fino a 10
(b1) the 1/2” NPTF version is supplied without nut, cable-gasket and washer;
la versione 1/2” NPTF è fornita senza dado, pressacavo e rondella.
C
gasket type
tipo guarnizione
00
02
other characteristics
altre caratteristiche
standard
built-in gasket and
central screw total insulation
guarnizione integrata
standard e
vite centrale totalmente isolata
additional protective
built-in gasket and
central screw total insulation
guarnizione integrata
con protezione supplementare e
vite centrale totalmente isolata
photo
foto
D
packaging
confezionamento
N000
S000
NR00
A000
A300
A600
A900
ground position key
chiave posizione terra
--
--
--
packaging type
tipo confezionamento
screw terminals,
components ready for assembling,
separated packaging (500 pcs)
morsetti a vite,
componenti pronti da assemblare,
confezioni separate (500 pz)
screw terminals,
components ready for assembling,
individual bag (200 x 1 pcs)
morsetti a vite,
componenti pronti da assemblare,
sacchetto individuale (200 x 1 pz)
for crimp terminals,
components ready for assembling,
separated packaging (500 pcs)
per terminali faston,
componenti pronti da assemblare,
confezioni separate (500 pz)
(d1)(d2)
screw terminals,
assembled components,
bulk packaging (5 x 100 pcs)
morsetti a vite,
componenti assemblati,
confezione (5 x 100 pz)
photo
foto
(d1) crimp terminals are to be ordered separately;
i terminali faston sono da ordinare separatamente.
(d2) only for circuits without electronic components;
solo per circuiti senza componenti elettronici.
E
variant code
codice variante
empty space or 000
spazio vuoto o 000
005
L00
X03
(e1)
other characteristics on request
altre caratteristiche a richiesta
no variant
nessuna variante
stainless steel central screw
vite centrale acciaio inox
UL and CSA certification
omologazione UL e CSA
E238550
ATEX certified
for explosion risk areas,
category 3,
gas area 2, dust area 22;
certificato ATEX
per zone a rischio di esplosione,
categoria 3,
zona gas 2, zona polvere 22
II 3 GD Ex nA II
T6 IP65 T80°C
(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons;
max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 5 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20… +55°C; only connectors without electronic components;
on request different applications can be evaluated;
anche se il prodotto in zone normali può lavorare con valori più elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza;
tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 5 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20… +55°C; solo connettori senza componenti elettronici;
su richiesta possono essere valutate situazioni differenti.
ACCESSORIES / ACCESSORI
crimp terminals
terminali faston
1023
material
materiale
brass
ottone
UL and CSA certification
only if used inside VC connector
omologazione UL e CSA
solo se usato nel connettore VC
packaging
confezione
6.000 terminals coil
bobina da 6.000 faston
wire section range
intervallo sezione fili
AWG20 – AWG16
0,50 – 1,00 mm2



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com