Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FPC Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FPC
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FPC Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FPC Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FPC Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N112
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
F86E2T
400A60
F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M
-
400A60 418A6T 419A3T
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
-
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-
PA
PA
PA
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-20+70
-20+70
-20+70 -20+70 -20+70 -20+70
-
-20+120 -20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
-
IP68
IP65
IP68
IP68
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
6
3
3
3
-
10
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
200
500
200
100
100
100
-
500
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,1
0,8
0,8
0,8
0,8
-
0,1
3,2
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
10...30
3...130
10...30 10...30 10...30 10...30
-
3...130 3...130
5...30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
3...130 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
green
green
green
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
yellow yellow yellow
-
-
yellow
yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
3
3
3
3
-
2
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
PNP
-
NPN
PNP
PNP
NPN
-
-
-
PNP
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
3
2
2
3
-
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
1
1
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
U
F2703
F2709
F2715
U
F2700
U
U
U
V
U
F2704
F2710
F2716
U
U
F2705
F2711
F2717
U
U
F2706
F2712
F2718
U
U
F2707
F2713
F2719
U
-
-
-
-
-
F2701
U
U
U
F2722
F2702
U
U
U
V
U
F2708
F2714
F2720
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FPC
F2733
F2734
F2735
F2736
F2737
-
U
U
U
F2738
-
-
-
-
-
-
-
-
Side mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
Inserimento laterale.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta. Sono inoltre disponibili
staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
3-FPC-1


Similar Part No. - FPC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
FPC-00100-00 MOLEX-FPC-00100-00 Datasheet
137Kb / 2P
Fibre Optic Cable Fibre Optic Cable Duplex SC and ST Connectors, MultiMode
issue 1
FPC-00100-10 MOLEX-FPC-00100-10 Datasheet
137Kb / 2P
Fibre Optic Cable Fibre Optic Cable Duplex SC and ST Connectors, MultiMode
issue 1
FPC-00100-40 MOLEX-FPC-00100-40 Datasheet
137Kb / 2P
Fibre Optic Cable Fibre Optic Cable Duplex SC and ST Connectors, MultiMode
issue 1
FPC-00999-00 MOLEX-FPC-00999-00 Datasheet
137Kb / 2P
Fibre Optic Cable Fibre Optic Cable Duplex SC and ST Connectors, MultiMode
issue 1
FPC-00999-10 MOLEX-FPC-00999-10 Datasheet
137Kb / 2P
Fibre Optic Cable Fibre Optic Cable Duplex SC and ST Connectors, MultiMode
issue 1
More results

Similar Description - FPC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com