Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RDMF308A0 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # RDMF308A0
Description  M12, coding A, with cable, angled
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

RDMF308A0 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  RDMF308A0 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. RDMF308A0 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. RDMF308A0 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. RDMF308A0 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
RDM
45-48
www.shield.net
M12, coding A, with cable, angled
M12, codifica A, con cavo, angolato
IEC61076-2-101 round connector;
from 2 to 12 poles;
male or female;
with anti-vibration system;
wide cable choice; single head or extension cable;
application with sensors, distribution boxes, etc.
connettore rotondo IEC61076-2-101;
da 2 a 12 poli;
maschio o femmina;
con sistema antisvitamento;
vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;
applicazione con sensori, scatole derivazione, ecc.
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
RDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contact material: golden over nickel plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components)
housing oil resistance: very good
locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D)
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
female
face view
vista frontale
femmina
cod
ing
chia
ve
gender
genere
(a6)
ground
pole
polo
terra
max n°
wires
n° fili
max
(a4)
wire colour
and terminal
colore fili
e terminale
(a2) (a4)
voltage
tensione
Vdc
voltage
tensione
Vac
max
current
corrente
max
A
characteristics
caratteristiche
(a7)
housing
colour
colore
rivest.
RDMF 06100
302
3000
A5
F
--
4
bn1, wh2, bu3,
bk4
1…30
--
4
transp.
trasp.
RDMM 06100
302
3000
M
RDMF 06200
302
3000
A5
F
--
4
bn1, wh2, bu3,
bk4
1…30
--
4
RDMM 06200
302
3000
M
RDMF 06400
302
3000
A5
F
--
4
bn1, wh2, bu3,
bk4
1…30
--
4
RDMM 06400
302
3000
M
RDMF 00400
302
3000
A5
F
--
4
bn1, wh2, bu3,
bk4
1…250
4
without electronic
senza elettronica
black
nero
RDMM 00400
302
3000
M
RDMF 00500
201
3000
A5
F
--
5
bn1, wh2, bu3,
bk4, gy5
1…60
4
RDMM 00500
201
3000
M
RDMF 00530
326
3000
F
•
5
bn1, wh2, bu3,
bk4, gn/ye5
1…60
4
RDMM 00530
326
3000
M
RDMF 008A0
223
3000
A8
F
--
8
din 47100 #1
1…30
2
RDMM 008A0
223
3000
M
RDMF 008C0
223
3000
A8
F
--
8
din 47100 #2
1…30
2
RDMM 008C0
223
3000
M
RDMF 012C1
247
3000
A12
F
--
12
din 47100 #3
1…30
1,5
RDMM 012C1
247
3000
M
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8;
din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4;
din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12.
abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
number = pin position; PE = earth terminal;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
numero = posizione del terminale; PE = terminale terra.
(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart;
il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number;
è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili.
(a6) F = female; M = male;
F = femmina; M = maschio.
(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal;
colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.


Similar Part No. - RDMF308A0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
E-SWITCH
RDM E-SWITCH-RDM Datasheet
1Mb / 4P
rDm SerieS rotary Dip Switch
logo
SUN HOLD ELECTRIC INC
RDM-2C-12 SUNHOLD-RDM-2C-12 Datasheet
892Kb / 2P
RDM SERIES
RDM-2C-12-L SUNHOLD-RDM-2C-12-L Datasheet
892Kb / 2P
RDM SERIES
logo
Raltron Electronics Cor...
RDM-GPGLBD-A-110-N-W-G RALTRON-RDM-GPGLBD-A-110-N-W-G Datasheet
285Kb / 5P
MULTIBAND ANTENNA
Rev B
RDM-MBF5-A-4614-O-X-001 RALTRON-RDM-MBF5-A-4614-O-X-001 Datasheet
530Kb / 5P
GPSGSM COMBINATION ANTENNA
Rev A
More results

Similar Description - RDMF308A0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
RDLF06100 SHIELD-RDLF06100 Datasheet
340Kb / 4P
M12, coding A, with cable, straight
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
643611120304 WURTH-643611120304 Datasheet
325Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
643611120305 WURTH-643611120305 Datasheet
387Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
643612120305 WURTH-643612120305 Datasheet
321Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
643621120304 WURTH-643621120304 Datasheet
318Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
643621120305 WURTH-643621120305 Datasheet
316Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
643621120308 WURTH-643621120308 Datasheet
314Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.004
643622120304 WURTH-643622120304 Datasheet
325Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
643631120308 WURTH-643631120308 Datasheet
313Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
643641120305 WURTH-643641120305 Datasheet
306Kb / 5P
WR-CIRC M12 Screw - Coding A - Cable Assembly
001.003
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com