Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ML-DP4 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # ML-DP4
Description  DeviceNet, UL - PUR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

ML-DP4 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  ML-DP4 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
www.shield.net
CABLES - CAVI
DeviceNetTM, UL – PUR
Description. Conductor insulation: signal, foam skin; power, PE. Shielded pairs with aluminium/
polyester tape. Tinned copper braid on total, min. coverage 70%, EMC 89/336/EC. Sheath of
matt polyether polyurethane (PUR).
Application. Designed according to DeviceNet specification. Very good resistance to common
chemical agents and oils (UL1581). Abrasion resistance and excellent mobile laying behaviour
(7 m/s2, 180 m/min).
Max working voltage: 250 V spike voltage. Test voltage: 1500 V.
Note to table:
(a) example: 2 = two wires, see section “General Information” for awg definition; s = shielding.
(b) colours: D = power: red, black; signal: white, blue.
(c) norms: UL = UL recognized (United States).
DeviceNetTM, UL – PUR
Descrizione. Isolante conduttori: segnale, foam skin; potenza, PE. Coppie schermate con foglio
alluminio/poliestere. Sul totale schermo a treccia in rame stagnato, copertura minima 70%, EMC
89/336/CE. Guaina in poliuretano (PUR) polietere opaco.
Impiego. Progettato secondo le specifiche DeviceNet. Ottima resistenza agli agenti chimici e
agli idrocarburi comuni (UL1581). Ottimo comportamento in posa mobile (7 m/s2, 180 m/min) e
resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: 250 V di picco. Tensione di prova: 1500 V.
Note alla tabella:
(a) esempio: 2 = due conduttori; vedere sezione “Informazioni Generali” per definizione awg;
s = schermo.
(b) colori: D = potenza: rosso, nero; segnale: bianco, blu.
(c) norme: UL = certificato UL (Stati Uniti).
DeviceNetTM , UL – PVC
Description. Conductor insulation: signal, foam skin; power, special PVC. Shielded pairs with
aluminium/polyester tape. Tinned copper braid on total, min. coverage 70%, EMC 89/336/EC.
Sheath of special PVC.
Application. Designed according to DeviceNet specification. Good resistance to common oils
UL1581).
Max working voltage: 250 V spike voltage. Test voltage: 1500 V.
Note to table:
(a) example: 2 = two wires, see section “General Information” for awg definition; s = shielding.
(b) colours: D = power: red, black; signal: white, blue.
(c) norms: UL = UL recognized (United States).
DeviceNetTM, UL – PVC
Descrizione. Isolante conduttori: segnale, foam skin; potenza, PVC speciale. Coppie schermate
con foglio alluminio/poliestere. Sul totale schermo a treccia in rame stagnato, copertura minima
70%, EMC 89/336/CE. Guaina in PVC speciale.
Impiego. Progettato secondo le specifiche DeviceNet. Buona resistenza agli oli (UL1581).
Tensione massima di lavro: 250 V di picco. Tensione di prova: 1500 V.
Note alla tabella:
(a) esempio: 2 = due conduttori; vedere sezione “Informazioni Generali” per definizione awg;
s = schermo.
(b) colori: D = potenza: rosso, nero; segnale: bianco, blu.
(c) norme: UL = certificato UL (Stati Uniti).
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
ML-DD4
[(1x2x22awg)s + (1x2x24awg)s]s
ML-DD43-04BD5
892
UL
vt 4001
D
6
-30...+ 80
-20...+ 80
drop
[(1x2x15awg)s + (1x2x18awg)s]s
ML-DD47-04BD5
891
UL
vt 4001
D
6
-30...+ 80
-20...+ 80
trunk
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
ML-DP4
[(1x2x22awg)s + (1x2x24awg)s]s
ML-DP43-04BD5
894
UL
vt 4001
D
5
-20...+ 80
drop
[(1x2x15awg)s + (1x2x18awg)s]s
ML-DP47-04BD5
893
UL
vt 4001
D
5
-20...+ 80
trunk
ML-DD
ML-DP
33 ML-D
20080908_1.pdf 50
08/09/2008 17.55.51


Similar Part No. - ML-DP4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Murata Manufacturing Co...
ML-0688 MURATA-ML-0688 Datasheet
180Kb / 7P
This product specification is applied to fresnel lens
logo
SkyHigh Memory Limited
ML-1 SKYHIGHMEMORY-ML-1 Datasheet
539Kb / 2P
SkyHogh ONF1.0 SLC NAND FLASH MEMORY
logo
Premier Farnell Limited...
ML-1 DURATOOL-ML-1 Datasheet
219Kb / 1P
5-30X Macro Lens Inspection Magnifier
11/08/14 V1.0
ML-1 DURATOOL-ML-1 Datasheet
390Kb / 4P
Industrial Tweezers
11/04/12 V1.1
logo
SkyHigh Memory Limited
ML-1/MS-1 SKYHIGHMEMORY-ML-1/MS-1 Datasheet
539Kb / 2P
SkyHogh ONF1.0 SLC NAND FLASH MEMORY
More results

Similar Description - ML-DP4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
MC-OE SHIELD-MC-OE Datasheet
111Kb / 2P
PUR, halogen free, UL 300 V
MC-UE SHIELD-MC-UE Datasheet
90Kb / 1P
PUR, pvc insulation, UL 600 V
MD-EE SHIELD-MD-EE Datasheet
71Kb / 1P
PUR, halogen free, UL 300 V
MD-TE SHIELD-MD-TE Datasheet
110Kb / 2P
PUR, halogen free, UL 300 V
MF-TE SHIELD-MF-TE Datasheet
100Kb / 2P
PUR outer sheath, pvc inside, UL 300 V
ML-CD SHIELD-ML-CD Datasheet
72Kb / 1P
Can Open, UL - PUR
ML-RD SHIELD-ML-RD Datasheet
70Kb / 1P
Profibus짰, UL - PUR
logo
Texas Instruments
SN65HVD252 TI1-SN65HVD252_13 Datasheet
804Kb / 18P
DeviceNet CAN Transceivers
logo
Red Lion Controls. Inc
GMDN REDLION-GMDN Datasheet
473Kb / 2P
DeviceNet Protocol Communication
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-806 WAGO-750-806 Datasheet
634Kb / 14P
Controller DeviceNet
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com