Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MV-LP2 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # MV-LP2
Description  Siemens짰 brushless motor cables PUR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

MV-LP2 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  MV-LP2 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CABLES - CAVI
www.shield.net
MV-LD
MV-LP
Siemens® brushless motor cables
PUR
Description. Conductor insulation of halogen free TPE-E, separation soft tape, tinned copper
braid, min. coverage 85%, on the signal pair and on the total, EMC 89/336/EC. Sheath of matt
halogen free polyether polyurethane (PUR).
Application. Designed for brushless motors for heavy duty applications. Completely halogen
free cable, it does not emit halogens in case of fire. Flame resistance degree: UL94 horizontal
flame test, IEC 60332-1. Very good resistance to common chemical agents and oils (UL 1581).
Abrasion resistance and excellent mobile laying behaviour (10 m/s2, 220 m/min).
Max working voltage: power 600/1000 V, signal 250 V.
Test voltage: power 4000 V, signal 2000 V.
Note to table:
(a) example: 2 = two wires; 3+1 = three wires + yellow/green earth; s = shielding.
(b) colours: N = black with white numbers or letters; yellow/green earth if present.
(c) norms: UL = UL recognized (United States) / CSA = CSA recognized (Canada).
Cavi per motori brushless Siemens®
PUR
Descrizione. Isolante conduttori in TPE-E senza alogeni, nastro morbido di separazione,
schermo a treccia in rame stagnato, copertura minima 85%, sulla coppia di segnali e sul totale,
EMC 89/336/CE. Guaina in poliuretano (PUR) polietere opaco senza alogeni.
Impiego. Progettato per motori brushless per applicazioni particolarmente gravose. Interamente
senza alogeni, non emette sostanze corrosive in caso di incendio. Grado di resistenza alla
fiamma: UL94 test fiamma orizzontale, IEC 60332-1. Ottima resistenza agli agenti chimici e agli
idrocarburi comuni (UL1581). Ottimo comportamento in posa mobile (10 m/s2, 220 m/min) e
resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: potenza 600/1000 V, segnale 250 V.
Tensione di prova: potenza 4000 V, segnale 2000 V.
Note alla tabella:
(a) esempio: 2 = due conduttori; 3+1 = tre conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.
(b) colori: N = nero con numeri o lettere bianche; terra giallo/verde se presente.
(c) norme: UL = certificato UL (Stati Uniti) / CSA = certificato CSA (Canada).
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
MV-LD2
[(3+1)x1,50 + (2x1,00)s]s
MV-LD27-06JN4
735
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(e,f) 8008-1BA11
[(3+1)x1,50 + (2x1,50)s]s
MV-LD27-06JN5
732
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA11
[(3+1)x2,50 + (2x1,00)s]s
MV-LD2A-06JN4
A35
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(e,f) 8008-1BA21
[(3+1)x2,50 + (2x1,50)s]s
MV-LD2A-06JN5
A32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA21
[(3+1)x4 + (2x1,00)s]s
MV-LD2C-06JN4
C35
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(e,f) 8008-1BA31
[(3+1)x4 + (2x1,50)s]s
MV-LD2C-06JN5
C32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA31
[(3+1)x6 + (2x1,00)s]s
MV-LD2D-06JN4
D35
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(e,f) 8008-1BA41
[(3+1)x6 + (2x1,50)s]s
MV-LD2D-06JN5
D32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA41
[(3+1)x10 + (2x1,00)s]s
MV-LD2E-06JN4
E35
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(e,f) 8008-1BA51
[(3+1)x10 + (2x1,50)s]s
MV-LD2E-06JN5
E32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA51
[(3+1)x16 + (2x1,50)s]s
MV-LD2F-06JN5
F32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA61
[(3+1)x25 + (2x1,50)s]s
MV-LD2H-06JN5
H32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA25
[(3+1)x35 + (2x1,50)s]s
MV-LD2J-06JN5
J32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA35
[(3+1)x50 + (2x1,50)s]s
MV-LD2K-06JN5
K32
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Siemens 8008-1BA50
Siemens® brushless motor cables
PVC
Description. Conductor insulation: special PVC, separation soft tape, tinned copper braid, min.
coverage 85%, on the signal pair and on the total, EMC 89/336/EC. Outer sheath: special PVC.
Application. Designed for brushless motors for applications less heavy duty with respect to the
correspondent polyurethane types. Flame resistance degree: UL94 horizontal flame test, IEC
60332-1. Good resistance to common oils (UL 1581). Very good mobile laying behaviour (6 m/
s2, 160 m/min). Limited resistance to abrasion.
Max working voltage: power 600/1000 V, signal 250 V.
Test voltage: power 4000 V, signal 2000 V.
Note to table:
(a) example: 2 = two wires; 3+1 = three wires + yellow/green earth; s = shielding.
(b) colours: N = black with white numbers or letters; yellow/green earth if present.
(c) norms: UL = UL recognized (United States) / CSA = CSA recognized (Canada).
(e) equivalent construction, less expensive, but still with very good characteristics.
Cavi per motori brushless Siemens®
PVC
Descrizione. Isolante conduttori in PVC speciale, nastro morbido di separazione, schermo
a treccia in rame stagnato, copertura minima 85%, sulla coppia di segnali e sul totale, EMC
89/336/CE. Guaina in PVC speciale.
Impiego. Progettato per motori brushless per applicazioni meno gravose dei corrispondenti cavi
in poliuretano. Grado di resistenza alla fiamma: UL94 test fiamma orizzontale, IEC 60332-1.
Buona resistenza agli oli (UL1581). Ottimo comportamento in posa mobile (6 m/s2, 160 m/min).
Limitata resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: potenza 600/1000 V, segnali 250 V.
Tensione di prova: potenza 4000 V, segnali 2000 V.
Note alla tabella:
(a) esempio: 2 = due conduttori; 3+1 = tre conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.
(b) colori: N = nero con numeri o lettere bianche; terra giallo/verde se presente.
(c) norme: UL = certificato UL (Stati Uniti) / CSA = certificato CSA (Canada).
(e) costruzione equivalente, meno costosa, ma ancora con ottime prestazioni.
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
MV-LP2
[(3+1)x1,50 + (2x1,00)s]s
MV-LP27-06JN4
745
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
(e) 5008-1BA11
[(3+1)x1,50 + (2x1,50)s]s
MV-LP27-06JN5
742
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA11
[(3+1)x2,50 + (2x1,00)s]s
MV-LP2A-06JN4
A45
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
(e) 5008-1BA21
[(3+1)x2,50 + (2x1,50)s]s
MV-LP2A-06JN5
A42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA21
[(3+1)x4 + (2x1,50)s]s
MV-LP2C-06JN5
C42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA31
[(3+1)x6 + (2x1,50)s]s
MV-LP2D-06JN5
D42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA41
[(3+1)x10 + (2x1,50)s]s
MV-LP2E-06JN5
E42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA51
[(3+1)x16 + (2x1,50)s]s
MV-LP2F-06JN5
F42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA61
[(3+1)x25 + (2x1,50)s]s
MV-LP2H-06JN5
H42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA25
[(3+1)x35 + (2x1,50)s]s
MV-LP2J-06JN5
J42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA35
[(3+1)x50 + (2x1,50)s]s
MV-LP2K-06JN5
K42
1000V 80°C UL-CSA
og 2003
N
6
-20...+ 80
-10...+ 80
Siemens 5008-1BA50
33 MV-L
20080908_1.pdf 75
08/09/2008 17.55.55


Similar Part No. - MV-LP2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Festo Corporation.
MV-LD-12-24DC FESTO-MV-LD-12-24DC Datasheet
70Kb / 1P
Illuminating seal
More results

Similar Description - MV-LP2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
AN8261 PANASONIC-AN8261 Datasheet
48Kb / 4P
Brushless Motor Driver
logo
SHIELD s.r.l.
MV-ED SHIELD-MV-ED Datasheet
75Kb / 1P
Brushless motor cables PUR
MV-MD SHIELD-MV-MD Datasheet
74Kb / 1P
Indramat짰 brushless motor cables PUR
MV-PD SHIELD-MV-PD Datasheet
72Kb / 1P
Control connection cables PUR
MV-SD SHIELD-MV-SD Datasheet
72Kb / 1P
Resolver cables, single pairs shielding, PUR
logo
ON Semiconductor
LB11620T-TLM-E ONSEMI-LB11620T-TLM-E Datasheet
154Kb / 13P
Brushless Motor Driver
May, 2013
logo
List of Unclassifed Man...
DB59M024035-A ETC-DB59M024035-A Datasheet
100Kb / 1P
Brushless Dc motor
DF45S024050-A2 ETC-DF45S024050-A2 Datasheet
140Kb / 1P
Brushless Motor
logo
STEPPERONLINE
42BLS47-24-01 STEPPERONLINE-42BLS47-24-01 Datasheet
119Kb / 1P
Brushless DC Motor
logo
promoco-motors.com
33BL PROMOCO-33BL Datasheet
303Kb / 1P
Brushless DC Motor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com