Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet(PDF) 36 Page - YAMAHA CORPORATION

Part # Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C
Description  IP67/68/69K Protected Components
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Direct Link  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet(HTML) 36 Page - YAMAHA CORPORATION

Back Button Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 32Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 33Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 34Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 35Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 36Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 37Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 38Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 39Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-FE2L-2000-C Datasheet HTML 40Page - YAMAHA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 42 page
background image
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER
35
Y-ConUSB Modules
USB-B Hi-Speed PCB mounted jack with PCB terminals1),
including shield connection and fixing for cable straps.
For use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-*
USB-B Hi-Speed Buchse auf PCB mit Leiterplattenklemme1) inkl.
Schirmanschluss und Bohrung für Kabelbinder.
Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-*
Operating Temp.: -25°C ~ +80°C
Betriebstemp.
USB-A Hi-Speed PCB mounted jack with PCB terminals1),
including shield connection and fixing for cable straps.
For use with Y-ConUSB-Adapter-10 and Y-ConFlange-10-*
USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB mit Leiterplattenklemme1) inkl.
Schirmanschluss und Bohrung für Kabelbinder.
Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-10 und Y-ConFlange-10-*
Operating Temp.: -25°C ~ +80°C
Betriebstemp.
USB-B / USB-A Hi-Speed PCB mounted coupler jack,
for use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-*
USB-B / USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit
Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-*
Operating Temp.: -25°C ~ +80°C
Betriebstemp.
USB-B / USB-B Hi-Speed PCB mounted coupler jack,
for use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-*
USB-B / USB-B Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit
Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-*
Operating Temp.: -25°C ~ +80°C
Betriebstemp.
USB-A / USB-A Hi-Speed PCB mounted coupler jack,
for use with Y-ConUSB-Adapter-10 and Y-ConFlange-10-*
USB-A / USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit
Y-ConUSB-Adapter-10 und Y-ConFlange-10-*
Operating Temp.: -25°C ~ +80°C
Betriebstemp.
1) cable according to Y-Con recommendation - on request
Kabellänge gemäß Y-Con Empfehlung - auf Anfrage
1) cable according to Y-Con recommendation - on request
Kabellänge gemäß Y-Con Empfehlung - auf Anfrage
Part Number Y-ConUSB-PCB-12
Part Number Y-ConUSB-PCB-21
Part Number Y-ConUSB-PCB-22
Part Number Y-ConUSB-PCB-32
Part Number Y-ConUSB-PCB-11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com