Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MICS20 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # MICS20
Description  Micro modul-Messerleiste, stehend
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MICS20 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  MICS20 Datasheet HTML 1Page - Lumberg MICS20 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
www.lumberg.com
11/2012
Micromodul™-Messerleiste, stehend
MICS: mit Haltekrallen, Lötkontakte doppelreihig versetzt
MICS-D: ohne Haltekrallen, Lötkontakte doppelreihig parallel
1. Temperaturbereich
-40 °C/+105 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktmesser
CuZn, unternickelt und verzinnt,
vergoldet auf Anfrage
3. Mechanische Daten
Ausdrückkraft Kontaktmesser aus
Kontaktträger
≥ 7 N
Kontaktierung mit
Steckverbinder MICA
4. Elektrische Daten
Bemessungsstrom
1,2 A
Bemessungsspannung1
32 V AC
Prüfspannung
750 V/60 s
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
nach DIN EN 60664/IEC 60664
MICS
MICS-D
MICS
MICS
MICS-D
MICS-D
*b
*f
*e
*g
*g
Reg.-Nr. B584
®
Reg.-Nr. B584
®


Similar Part No. - MICS20

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICS20 LUMBERG-MICS20 Datasheet
222Kb / 2P
Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICS20 LUMBERG-MICS20 Datasheet
453Kb / 4P
Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
MICS200,8AU LUMBERG-MICS200,8AU Datasheet
453Kb / 4P
Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
More results

Similar Description - MICS20

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICS-SMD LUMBERG-MICS-SMD_12 Datasheet
224Kb / 2P
Micro modul-Messerleiste, stehend, in Surface-Mount-Technik (SMT), Lot kon tak te doppelreihig versetzt, mit Ein - press zapfen
MICSW LUMBERG-MICSW_12 Datasheet
169Kb / 2P
Micro modul-Messerleiste, abgewinkelt, Lotkontakte doppelreihig versetzt
logo
ERNI Electronics
053007 ERNI-053007 Datasheet
90Kb / 1P
ERmet Messerleiste A
054129 ERNI-054129 Datasheet
65Kb / 1P
ERmet Messerleiste C
064688 ERNI-064688 Datasheet
84Kb / 1P
ERmet Messerleiste A
114144 ERNI-114144 Datasheet
86Kb / 1P
ERmet Messerleiste B
114540 ERNI-114540 Datasheet
90Kb / 1P
ERmet Messerleiste B
224813 ERNI-224813 Datasheet
61Kb / 1P
Messerleiste M8
logo
FERYSTER Inductive Comp...
EF16-KV-6P-DS-1747 FERYSTER-EF16-KV-6P-DS-1747 Datasheet
108Kb / 1P
Spulenkorper-stehend Coilformer-vertical
logo
PHOENIX CONTACT
2913399 PHOENIX-2913399 Datasheet
47Kb / 1P
Holder - VMT-GALGENANSCHLUSS STEHEND
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com