Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MICS-D06 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # MICS-D06
Description  Micro modul-Messerleiste, stehend
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MICS-D06 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  MICS-D06 Datasheet HTML 1Page - Lumberg MICS-D06 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Micromodul™ tab header, upright
MICS: with retaining hooks, solder contacts dual row stag-
gered
MICS-D: without retaining hooks, solder contacts dual row
parallel
1. Temperature range
-40 °C/+105 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab
CuZn, pre-nickeled and tinned,
gilded on request
3. Mechanical data
Expression force contact tab from
insulating body
≥ 7 N
Mating with
connectors MICA
4. Electrical data
Rated current
1.2 A
Rated voltage1
32 V AC
Test voltage
750 V/60 s
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à couteaux Micromodul™, droite
MICS: avec crochets de fixation, contacts à souder sur deux
rangées espacées
MICS-D: sans crochets de fixation, contacts à souder sur
deux rangées parallèles
1. Température d’utilisation
-40 °C/+105 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau
CuZn, sous-nickelé et étamé, doré
sur demande
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’expression contact à couteau
du corp isolant
≥ 7 N
Raccordement avec
connecteurs MICA
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné
1,2 A
Tension assignée1
32 V AC
Tension d’essai
750 V/60 s
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
MICS
MICS-D
MICS
MICS-D
MICS 04
4
1000
8,86
7,41
MICS 06
6
1000
11,40
9,95
MICS 08
8
1000
13,94
12,49
MICS 10
10
1000
16,48
15,03
MICS 12
12
500
19,02
17,57
MICS 14
14
500
21,56
20,11
MICS 16
16
500
24,10
22,65
MICS 18
18
500
26,64
25,19
MICS 20
20
500
29,18
27,73
MICS 26
26
500
36,80
35,35
MICS-D 04
4
1000
8,86
7,41
MICS-D 06
6
1000
11,40
9,95
MICS-D 08
8
1000
13,94
12,49
MICS-D 10
10
1000
16,48
15,03
MICS-D 12
12
500
19,02
17,57
MICS-D 14
14
500
21,56
20,11
MICS-D 16
16
500
24,10
22,65
MICS-D 18
18
500
26,64
25,19
MICS-D 20
20
500
29,18
27,73
MICS-D 26
26
500
36,80
35,35
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
*a gekröpfter Lötkontakt (ab 20-polig)
bended solder contact (from 20 poles on)
contact à souder coudé (à partir de 20 pôles)
*b Kontakt 1
contact 1
*c Freiraum für Werkzeug (Abziehzange AZ30)
space for tool (pull-off tongs AZ30)
espace pour outil (pince de séparation AZ30)
*d Bestückungsfläche (A x 7)
component area (A x 7)
espace à equiper (A x 7)
*e Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder
*f Bohrung für gekröpften Lötkontakt
bore hole for bended solder contact
perçage pour contact à souder coudé
*g Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen, für Polzahlen
20 und 26, mit Bohrungen für gekröpfte Lötkontakte
printed circuit board layout, solder side view, for pole numbers 20 and 26,
with bore holes for bended solder contacts
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder, pour nombre de pôles
20 et 26, avec perçages pour contacts à souder coudés
Micromodul™-Steckverbinder, Raster 1,27 mm
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Connecteurs Micromodul™, pas 1,27 mm
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2012



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com