Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ZPD2.7 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # ZPD2.7
Description  Silicon Planar Zener Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ZPD2.7 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ZPD2.7 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ZPD2.7 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor ZPD2.7 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
ZPD2.7 ... ZPD75 (500 mW)
ZPD2.7 ... ZPD75 (500 mW)
Silicon Planar Zener Diodes
Silizium-Planar-Zener-Dioden
Version 2013-04-23
Dimensions - Maße [mm]
Maximum power dissipation
Maximale Verlustleistung
500 mW
Nominal Z-voltage
Nominale Z-Spannung
2.7...75 V
Glass case
Glasgehäuse
~ DO-35
~ (SOD-27)
Weight approx.
Gewicht ca.
0.13 g
Equivalent SMD-version
Äquivalente SMD-Ausführung
ZMM1 ... ZMM75
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
ZPD-series
Power dissipation
Verlustleistung
TA = 25°C
Ptot
500 mW 1)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 300 K/W 1)
Thermal resistance junction to lead
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht
RthL
< 240 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
23
1
Valid, if leads are kept at ambient temperatere at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3
The ZPD1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a band, has to be connected to the negative pole.
Die ZPD1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die mit einem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.9±0.1
Ø max 0.5


Similar Part No. - ZPD2.7

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
ZPD2.7 SEMTECH-ZPD2.7 Datasheet
248Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES?
logo
General Semiconductor
ZPD2.7 GE-ZPD2.7 Datasheet
370Kb / 8P
ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZPD2.7 DIOTEC-ZPD2.7 Datasheet
110Kb / 2P
Silicon-Planar-Zener-Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
ZPD2.7 EIC-ZPD2.7 Datasheet
33Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZPD2.7 DIOTEC-ZPD2.7 Datasheet
90Kb / 2P
Silicon Planar Zener Diodes
More results

Similar Description - ZPD2.7

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 HTSEMI-ZMM1 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX85C2V7 CDIL-BZX85C2V7 Datasheet
108Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com