Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH205F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH205F
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH205F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH205F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH205F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH205F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH205F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH205F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH205F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
SFH 205 F
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-03
1
Wesentliche Merkmale
• Speziell geeignet für Anwendungen bei 950 nm
• Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
•5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
• Auch gegurtet lieferbar
Anwendungen
• IR-Fernsteuerung von Fernseh- und
Rundfunkgeräten, Videorecordern,
Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen
• Lichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
SFH 205 F
Q62702P0102
Features
• Especially suitable for applications of 950 nm
• Short switching time (typ. 20 ns)
• 5 mm LED plastic package
• Also available on tape and reel
Applications
• IR-remote control of hi-fi and TV sets, video
tape recorders, dimmers, remote control of
various equipment
• Photointerrupters


Similar Part No. - SFH205F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
157Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
SFH205F OSRAM-SFH205F Datasheet
221Kb / 9P
Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205FA SIEMENS-SFH205FA Datasheet
62Kb / 4P
Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter New: Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
SFH205FA OSRAM-SFH205FA Datasheet
207Kb / 9P
Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter
More results

Similar Description - SFH205F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205 SIEMENS-SFH205 Datasheet
157Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205FA SIEMENS-SFH205FA Datasheet
62Kb / 4P
Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter New: Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Q65110A2700 OSRAM-Q65110A2700 Datasheet
160Kb / 9P
Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Version 1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com