Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M3PR Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # M3PR
Description  Phase Sequence / Failure and Under Voltage Relay
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

M3PR Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  M3PR Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Broyce Control Ltd., Pool Street, Wolverhampton, West Midlands WV2 4HN. England H+44 (0) 1902 773746 G+44 (0) 1902 420639 Email: sales@broycecontrol.com Web: http://www.broycecontrol.com
M3PR-2-C
012016
Le informazioni fornite nel presente documento sono precise (salvo
modifiche senza preavviso); l’utente si assume tuttavia ogni rischio
circa l’uso che ne farà.
Es handelt sich in diesen Unterlagen um uns genau bekannte
Angaben, (Änderungen vorbehalten) jedoch diese Änderungen laufen
auf eigene Gefahr des Benutzers.
Les indications contenues dans ce document sont exactes (sous
réserve de changement sans avis préalable) toutefois aux risques et
périls de l ' utilisateur
The information provided in this literature is believed to be accurate
(subject to change without prior notice); however,
use of such information shall be entirely at the user's own risk
Phase Sequence / Failure and Under Voltage Relay
• Séquence de phase / Relais de défaillance et de sous-voltage
Phasenbereich / Ausfall - und Unterspannungs Relais
• Sequenza di fase / Relé guasti e sottotensione
M3PR
• SCHEDA TECNICA
Alimentazione/controllo
1. 180 - 260V AC 48 - 63Hz
tensione U:
2. 300 - 500V AC 48 - 63Hz
(da fase a fase)
Isolamento:
5.55kV (contatto tra relé e
alimentazione)
Impulso nominale
resistenza alla tensione:
4kV (1.2/50
µS)
Consumo energetico:
< 4VA
Isteresi:
≈ 2%
Avviam. ritardato (t):
≈ 1S (da guasto)
Temperatura ambiente:
da -20 a +60
°C
Umidità relativa:
+95%
Portata contatti:
1 x contatto in scambio
AC1 250V AC 8A (2000VA)
AC15 250V AC 2.5A
DC1 25V DC 8A (200W)
Vita elettrica:
≥ 150,000 (AC1)
Alloggiamento:
secondo UL94 VO
Peso:
≈ 108g
Opzione montaggio:
secondo BS5584:1978
(EN50 002, DIN 46277-3)
Dimensioni cavo
conduttore terminale:
≤ 2 x 2.5mm2 a filo pieno/ a trefolo
Omologazioni:
UL, CUL . Conformità
CE
• MONTAGGIO E REGOLAZIONE
Il lavoro dell'installazione deve essere
effettuato dai personali qualificati.
• PRIMA DELL’INSTALLAZIONE, ISOLARE
L’ALIMENTAZIONE
• Collegare l’unità come illustrato nel diagramma in alto.
• Impostazione standard:
Fissare il livello di scatto automatico.
Applicare la potenza (LED verde acceso, LED rosso acceso,
contatti 15 e 18 chiusi).
• Per grandi voltaggi rigenerati:
Aumentare la regolazione (LED rosso spento).
Diminuire lentamente la regolazione (LED rosso acceso).
Localizzazione guasti
• Verificare il cablaggio e la presenza della tensione.
• Verificare se la sequenza è errata.
• Invertire 2 fasi.
q
SEQUENZA DI FASE ERRATA /
ROTAZIONE
q
GUASTO DI FASE / PERDITA
q
SOTTOTENSIONE – LIVELLO SCATTO
AUTOMATICO REGOLABILE
• TECHNICAL SPECIFICATION
Supply/monitoring
1. 180 - 260V AC 48 - 63Hz
voltage U:
2. 300 - 500V AC 48 - 63Hz
(phase to phase)
Isolation:
5.55kV (supply to relay contacts)
Rated impulse withstand
voltage:
4kV (1.2/50
µS)
Power consumption:
< 4VA
Hysteresis:
≈ 2%
Time delay (t):
≈ 1S (from fault)
Ambient temperature:
-20 to +60
°C
Relative humidity:
+95%
Contact rating:
1 x C.O.
AC1 250V AC 8A (2000VA)
AC15 250V AC 2.5A
DC1 25V DC 8A (200W)
Electrical life:
≥ 150,000 (AC1)
Housing:
to UL94 VO
Weight:
≈ 108g
Mounting option:
to BS5584:1978
(EN50 002, DIN 46277-3)
Terminal conductor
size:
≤ 2 x 2.5mm2 solid /stranded
Approvals:
UL, CUL. CE and
Compliant
• FICHES TECHNIQUES
Voltage d ' alimentation
1. 180 - 260V AC 48 - 63Hz
contrôlée U:
2. 300 - 500V AC 48 - 63Hz
(mise en phase)
Isolement:
5.55kV (contact entre l '
alimentation et le relais)
Impulsion nominale
résistant à la tension:
4kV (1.2/50
µS)
Puissance consommée:
< 4VA
Hystérèse:
≈ 2%
Délai de temps (t):
≈ 1S (défaillance)
Température ambiante:
-20 à +60
°C
Humidité relative:
+95%
Evaluation du contact:
1 x Inverseur
AC1 250V AC 8A (2000VA)
AC15 250V AC 2.5A
DC1 25V DC 8A (200W)
Durée de vie électrique:
≥ 150,000 (AC1)
Boitier:
à UL94 VO
Poids:
≈ 108g
Option de montage:
à BS5584:1978
(EN50 002, DIN 46277-3)
Taille du conducteur
terminal:
≤ 2 x 2.5mm2 toron / multi-filaire
Homologations:
UL, CUL. CE et
Déférence
• TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung /
1. 180 - 260V AC 48 - 63Hz
Spannungskontrolle U:
2. 300 - 500V AC 48 - 63Hz
(phase zu phase)
Isolation:
5.55kV (Versorgung zu Relais
Kontakt)
Nenn-Impulse
Spannungswiderstand:
4kV (1.2/50
µS)
Energieverbrauch:
< 4VA
Hysterese:
≈ 2%
Zeitsteuerung (t):
≈ 1S (Fehlsteuerung)
Umgebungstemperatur:
-20 bis +60
°C
Allgemeiner
Feuchtigkeitsgehalt:
+95%
Kontakt Belastung:
1 x Wechsler
AC1 250V AC 8A (2000VA)
AC15 250V AC 2.5A
DC1 25V DC 8A (200W)
Elektrische Lebensdauer:
≥ 150,000 (AC1)
Gehäuse:
bis UL94 VO
Gewicht:
≈ 108g
Befestigungswahl:
bis BS5584:1978
(EN50 002, DIN 46277-3)
Anschlussklemme
/ Kabelgrösse:
≤ 2 x 2.5mm2 Festdraht / Litze
Genehmigungen:
UL, CUL. CE und
Übereinstimmung
• INSTALLATION AND SETTING
Installation work must be carried
out by qualified personnel.
• BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY.
• Connect the unit as shown in the diagram above.
• Standard setting:
Set trip level.
Apply power (green LED on, red LED on, contacts
15 and 18 closed).
• For large re-generated voltages:
Increase setting (red LED off).
Slowly decrease setting (red LED on).
Troubleshooting
• Check wiring and voltage present.
• If incorrect sequence.
• Reverse any 2 phases.
• MONTAGE ET MISE AU POINT
Des travaux d'installation doivent être
menés à bien par le personnel qualifié.
• AVANT MONTAGE, ISOLER L ' ALIMENTATION
• Branchement comme indiqué dans le diagramme ci-dessus.
• Réglage standard:
Régler le niveau de déplacement.
Appliquer la puissance (LED verte allumée, LED rouge
allumée, contacts 15 et 18 fermés).
• Pour des grands voltages régénérés:
Accroître le réglage (LED rouge éteinte).
Décroître lentement le réglage (LED rouge allumée).
Intervention (pour régler un probléme)
• Vérifier les fils et le voltage présent.
• Si séquence incorrecte.
• Inverser 2 phases.
• EINBAU UND EINSTELLUNG
Installation Arbeit muß von qualifiziertem
Personal durchgeführt werden.
• VOR EINBAU DIE STROMVERSORGUNG ISOLIEREN
• Stromversorgung anschliessen wie im Schaltbild unten angezeigt.
• Standardeinstellung:
Standverschiebung einstellen.
Energie anbringen (LED grün an, LED rot an, Kontakte 15 und
18 geschlossen).
• Für grosse zurückgewonnene Spannung:
Einstellung erhöhen (LED rot aus).
Einstellung langsam senken (LED rot an).
Störungsbehebung
• Überprütung von Leitungen und gegenwärtiger Spannung.
• Folgefehler.
• 2 Phasen umschalten.
q
INCORRECT PHASE SEQUENCE
ROTATION
q
PHASE FAILURE / LOSS
q
UNDER VOLTAGE - ADJUSTABLE TRIP
LEVEL
q
SÉQUENCE DE PHASE INCORRECTE
q
DÉFAILLANCE DE PHASE / PERTE
q
SOUS-VOLTAGE - NIVEAU DE
DÉPLACEMENT ADJUSTABLE
q
FALSCHE PHASENFOLGE / UMLAUF
q
PHASENAUSFALL / VERLUST
q
UNTERSPANNNUNG -
NIVEAUVERSCHIEBUNG VERSTELLBAR
CONNECTION DIAGRAM
DIAGRAMME DE CONNECTION
SCHALTBILDANSCHLUSS
DIAGRAMMA DI CONNESSIONE
L1
15
18
16
L1
L3
L2
L2 L3
The relay is shown
in the phase fail
condition (failsafe)
Monitored
3~ Supply
TIMING DIAGRAM
DIAGRAMME DES TEMPS
ZEITDIAGRAMM
DIAGRAMMA TEMPI
L3
L2
Voltage within set limits
L1
L2
L3
t
t
t
t
MOUNTING DETAILS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEAUFÜHRUNGEN
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
45
Insert screwdriver
to release clips
89 (excl. clips)
49
59
Withdraw clips
fully when
surface mounting
93 (+/- 1mm)
Width / largeur / Breite / Largh.. 35 mm (DIN 43880)


Similar Part No. - M3PR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
M3P1 ETC1-M3P1 Datasheet
179Kb / 2P
MEDIUM CURRENT SILICON RECTIFIERS
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
M3P100A-160 GENESIC-M3P100A-160 Datasheet
314Kb / 2P
Silicon Standard Recovery Diode
M3P100A-160 GENESIC-M3P100A-160 Datasheet
298Kb / 2P
Silicon Standard Recovery Diode
M3P100A-80 GENESIC-M3P100A-80 Datasheet
314Kb / 2P
Silicon Standard Recovery Diode
M3P100A-80 GENESIC-M3P100A-80 Datasheet
298Kb / 2P
Silicon Standard Recovery Diode
More results

Similar Description - M3PR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
EUAC220 ETC2-EUAC220 Datasheet
133Kb / 2P
Current and Voltage Controls 3-Phase Sequence and Phase Loss
SM170400 ETC2-SM170400 Datasheet
74Kb / 2P
Current and Voltage Controls 3-Phase Voltage Sequence Control
logo
Omron Electronics LLC
K8AB-PA OMRON-K8AB-PA Datasheet
876Kb / 11P
Three-phase Asymmetry and Phase-sequence Phase-loss Relay
K8AB-PH OMRON-K8AB-PH Datasheet
569Kb / 6P
Phase-sequence Phase-loss Relay
K8AB-PM OMRON-K8AB-PM Datasheet
946Kb / 10P
Three-phase Phase-sequence Phase-loss Relay
logo
PHOENIX CONTACT
2866077 PHOENIX-2866077 Datasheet
120Kb / 5P
Electronic monitoring relay for phase sequence, phase failure, and asymmetry monitoring
logo
ZIEHL industrie-elektro...
DRR10 ZIEHL-DRR10 Datasheet
271Kb / 1P
Phase sequence Relay Type DRR10 automatic change of wrong Phase sequence
P222505 ZIEHL-P222505 Datasheet
262Kb / 1P
Phase asymmetry Relay Type PS2DK Monitoring of Phase-Asymmetry and Phase Sequence
logo
Omron Electronics LLC
K8DS-PH1 OMRON-K8DS-PH1 Datasheet
1Mb / 12P
Phase-sequence Phase-loss Relay
logo
Schneider Electric
RM17TE00 SCHNEIDER-RM17TE00 Datasheet
165Kb / 6P
Zelio, 3 phase supply control relay, range 208 to 480 VAC, sequence, phase failure, phase imbalance, voltage
Sep 13, 2021
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com