Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TDA7492P Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7492P
Description  25-watt 25-watt dual BTL class-D audio amplifier
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7492P Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TDA7492P Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7492P Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
Contents
TDA7492P
2/26
Doc ID 15068 Rev 5
Contents
1
Device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Pin list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
Characterization curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1
Characterizations for 6
Ω loads with 18 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.2
Characterizations for 8
Ω loads with 20 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
Applications circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Applications information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.1
Mode selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.2
Gain setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.3
Input resistance and capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.4
Internal and external clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.4.1
Master mode (internal clock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.4.2
Slave mode (external clock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.5
Output low-pass filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.6
Protection functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.7
Diagnostic output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com