Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CFS1 Datasheet(PDF) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

Part # CFS1
Description  CARBON FILM
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Direct Link  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

CFS1 Datasheet(HTML) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  CFS1 Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. CFS1 Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
■外形寸法 Dimensions
CARBON FILM
CF 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器
Coat-Insulated Fixed Carbon Film Resistors
■構造図 Construction
■定格 Ratings
■品名構成 Type Designation
 例 Example
外装色:CFS1/4、アイボリー その他、ベネチャンレッド
Coating colors : CFS1/4-Ivory Others-venetian red
表示:カラーコード Marking : Color code
■特長 Features
●
汎用のリードタイプ抵抗器です。
●
自動挿入が可能です。
●
各種フォーミングが可能です。
●
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
●
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
●
欧州RoHS対応品です。
●
General-purpose lead-type resistors.
●
Automatic insertion is applicable.
●
Various types of formings are available.
●
Stronger in pulse resistance than chip resistors
of the same power.
●
The smaller type of 1/4W(CFS 1/4) is available.
●
Products meet EU-RoHS requirements.
L
C
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
D
① 表示
Marking
⑤ 電極キャップ
Electrode cap
② 絶縁塗装
Insulation coating
⑥ リード線
Lead wire
③ トリミングライン Trimming line
⑦ 抵抗皮膜
Resistive film
④ セラミック
Ceramic core
■参考規格 Reference Standards
 IEC 60115-2
 JIS C 5201-2
 EIAJ RC-2136
CF
1/4
103
J
T52
C
A
形 名
アキシャルテーピング
ラジアルテーピング
Uフォーミング
Mフォーミング
Type
Axial Taping
Radial Taping
U Forming
M Forming
T26
T52
VT
MT
MHT
VTP
VTE
U
UCL
M5
M10
M12.5
M12.5
CFS 1/4C
○
○
○
○
○
—
—
○
—
M5F
—
—
—
CF 1/4C
○
○
○
—
—
○
○
—
○
—
M10H
M12.5H
—
CFB 1/2C
—
○
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
M12.5K
CFS 1/2C
○
○
○
—
—
○
○
○
—
—
M10H
—
—
■二次加工対応表 Taping & Forming Matrix
形 名
定格電力
抵抗値範囲
抵抗温度係数
最高使用電圧 最高過負荷電圧
耐電圧
テーピングと包装数/アモ包装
Type
Power Rating
Resistance Range(Ω)(E24)
T.C.R.(×10−6/K)
Max. Working Max. Overload Dielectric Withstanding Taping & Q'ty/AMMO (pcs)
G:±2%
J:±5%
+350〜−450
0〜−700
0〜−1000
0〜−1300
Voltage
Voltage
Voltage
T26A
T52A
CFS 1/4C
0.25W
10〜330k
2.2〜1M
2.2Ω〜47kΩ
51kΩ〜100kΩ 110kΩ〜330kΩ 360kΩ〜1MΩ
250V
500V
300V
5,000
3,000
CF 1/4C
0.25W
2.2Ω〜100kΩ 110kΩ〜330kΩ 360kΩ〜1MΩ 1.1MΩ〜5.1MΩ
300V
600V
500V
2,000
CFB 1/2C
0.5W
10〜1M
2.2〜5.1M 2.2Ω〜100kΩ 110kΩ〜1MΩ 1.1MΩ〜2.2MΩ 2.4MΩ〜5.1MΩ
400V
800V
700V
—
2,000
CFS 1/2C
0.5W
2.2Ω〜91kΩ 100kΩ〜1MΩ 1.1MΩ〜2.2MΩ 2.4MΩ〜5.1MΩ
350V
700V
2,000
定格周囲温度 Rated Ambient Temperature : +70℃
使用温度範囲 Operating Temperature Range : −55℃〜+155℃
定格電圧は 定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。
Rated voltage= Power Rating×Resistance value or Max. working voltage, whichever is lower.
√ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
√ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
EU
RoHS
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.
Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.
www.koanet.co.jp
環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せ下さい。
テーピング及びフォーミングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。
Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the
substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping and forming, please refer to APPENDIX C on the back pages.
品 種
Product
Code
公称抵抗値
Nominal
Resistance
3 digits
抵抗値許容差
Resistance
Tolerance
G:±2%
J :±5%
定格電力
Power
Rating
S1/4: 0.25W
1/4: 0.25W
B1/2: 0.5W
S1/2: 0.5W
二次加工
Taping &
Forming
下記参照
See table
below
端子表面材質
Terminal
Surface Material
C: SnCu
包 装
Packaging
A : アモパック
A : AMMO
R : リール
R : REEL
形 名
Type
寸法 Dimensions(mm)
Weight(g)
(1000pcs)
L
C Max.
D
d(Nominal)
ℓ※2
Standard
Short
CFS1/4
3.2±0.2
3.4
1.7 .
0.45
20min.
14min※1
150
CF1/4
6.1±0.5
7.1
2.3±0.3
0.60
240
CFB1/2
9.0±1.0
11.0
3.5±0.5
0.70
-
520
CFS1/2
6.3±0.5
7.1
2.85±0.3
0.60
-
290
+0.2
-0.1
※1 バルク品 二次加工記号はSとする。
※2 テーピング及びフォーミングによってリード寸法が異なります。
※1 Forming code S is applied for bulk type. ※2 Lead length changes depending on taping and forming type.


Similar Part No. - CFS1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KOA Speer Electronics, ...
CFS12CL52R103G KOA-CFS12CL52R103G Datasheet
274Kb / 2P
carbon film leaded resistors
CFS12CL52R103J KOA-CFS12CL52R103J Datasheet
274Kb / 2P
carbon film leaded resistors
CFS12CT26R103G KOA-CFS12CT26R103G Datasheet
274Kb / 2P
carbon film leaded resistors
CFS12CT26R103J KOA-CFS12CT26R103J Datasheet
274Kb / 2P
carbon film leaded resistors
CFS12CT52R103G KOA-CFS12CT52R103G Datasheet
274Kb / 2P
carbon film leaded resistors
More results

Similar Description - CFS1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
CF25103JTR MERITEK-CF25103JTR Datasheet
86Kb / 1P
Carbon Film Resistors
logo
Panasonic Semiconductor
ERD-S1TJ102V PANASONIC-ERD-S1TJ102V Datasheet
221Kb / 7P
Carbon Film Resistors
ERD-S2TJ753V PANASONIC-ERD-S2TJ753V Datasheet
163Kb / 7P
Carbon Film Resistors
logo
KOA Speer Electronics, ...
4C335J KOA-4C335J Datasheet
986Kb / 2P
CARBON FILM
CF14C823J KOA-CF14C823J Datasheet
986Kb / 2P
CARBON FILM
logo
UNIOHM CORPORATION
CR-12 UNIOHM-CR-12 Datasheet
4Mb / 3P
Carbon Film Resistors
logo
Panasonic Semiconductor
ERD-S2TJ561V PANASONIC-ERD-S2TJ561V Datasheet
165Kb / 7P
Carbon Film Resistors
ERD-S2TJ102V PANASONIC-ERD-S2TJ102V Datasheet
165Kb / 7P
Carbon Film Resistors
logo
List of Unclassifed Man...
0207 ETC2-0207 Datasheet
627Kb / 1P
Carbon Film Resistor
logo
Dubilier
DCR DUBILIER-DCR Datasheet
260Kb / 2P
CARBON FILM
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com