Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW16045 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SW16045
Description  K횆YTT횜TURVALLISUUSTIEDOTE
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SW16045 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SW16045 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SW16045 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SW16045 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SW16045 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SW16045 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SW16045 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SW16045 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Soder-Wick(R) No Clean Desoldering Braid
KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.
Varastointi
Pakkausmateriaalit
Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään.
:
Suositellaan
: Käytä alkuperäistä pakkausta.
Ainesosan nimi
HTP-arvot
Suositeltavat
tarkkailumenetelmät
kupari
ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2009).
TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: Huuru
ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2009). Muistiinpanot: as Cu
TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia.
Altistumisen raja-arvot
Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita
henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja
muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen
selvittämiseksi. Hengitysteitse kemiallisille aineille altistumisen määrittämisessä
käytettävien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689 ja
vaarallisten aineiden määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta kansallisia
ohjeita.
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET
Käsien suojaus
Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää
asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista.
Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut
altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat.
Käytä kemiallisesti kestäviä, läpäisemättämiä käsineitä.
Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi
osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille tai pölylle
voidaan välttää.
Silmiensuojaus
Hengityselinten suojaus
:
:
:
:
Ihonsuojaus
Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien
mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.
:
Ympäristöaltistumisen
ehkäiseminen
: Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen
varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain
tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen,
jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.
Työperäisen altistumisen
ehkäiseminen
: Jos tämän tuotteen käytössä syntyy pölyä, savua, kaasua, höyryä tai sumua, käytä
prosessitiloja, paikallista imutuuletusta tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen
ilmalevintäiset saasteet pidetään suositusrajojen tai lakisääteisten rajojen alapuolella.
Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen,
ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti
saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä.
Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen
uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmien huuhtelupaikat on silmäpesuasema ja
turvasuihkut.
Altistumisen ehkäiseminen
Hygieniatoimenpiteet
:
FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.
318°C (604.4°F)
Olomuoto
Sulamispiste
Kiehumispiste
Suhteellinen tiheys
Kiinteä.
1082.8°C (1981°F) Tämä perustuu seuraavaa ainesosaa koskeviin tietoihin: kupari.
Ainoa tunnettu arvo: 8.94 (Vesi = 1) (kupari).
wood rosin
Haju
Kupari
Väri
Leimahduspiste
Umpikuppi: Ei oleellinen.Avokuppi: Ei oleellinen..
Ei pidetä räjähdysvaarallisena tuotteena.
Räjähdysominaisuudet
:
:
:
:
:
:
:
:
Yleiset tiedot
Ulkonäkö
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
Vaaralliset hajoamistuotteet
Vältettävät olosuhteet
Ei erityisiä tietoja.
STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.
Tuote on stabiili.
Stabiilisuus
10.
Ei erityisiä tietoja.
:
:
:
Vältettävät materiaalit
:
Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 1/17/2012.
3/7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com