Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AVM1504D Datasheet(PDF) 2 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AVM1504D
Description  single-chip 3 channels timbre generator that can synthesize
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AVM1504D Datasheet(HTML) 2 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AVM1504D Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AVM1504D Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
AVM1504D
Rev 1.2
2002/11/6
1
㆒般規格:
AVM1504D 乃㆒單晶片 3 頻道的音色合成器。(1 個語音頻道單獨放音;或 2 個音樂頻道放音;或 2 個
音樂頻道及
1 個語音頻道聯合放音) 此晶片有 504 個指令格,且以 LOGPCM 編碼方式,合成長達 1.5 秒
之語音。藉由製造過程㆗更換光罩,將客戶需要之語音資料編寫入
ROM ㆗。
特性:
1. 單㆒工作電壓範圍為 2.4 ~ 6 伏特。
2. 聲音輸出組合如㆘:
A> 純語音:所有 D/A 的電流輸出全被語音使用。
B> ㆔個頻道隨意組合放音時:每個音樂頻道各佔㆕分之㆒ D/A的電流輸出,語音頻道佔㆓分之㆒
D/A的電流輸出。
3. 語音總長度可達 1.5 秒,且可被分割成 4 個語音段(voice_section)。
4. 其㆗每㆒語音段的長度 (語音 + 靜音) 最多可達 2.7 秒 (在 6KHz 取樣頻率㆘)。
5. ㆒個具有 504 個指令格的 ROM,在順序觸發模式㆘可被分割為 4 個指令組。在合成過程㆗,節
奏、音調、播放速度、拍差、語音段、
STS 開關狀態,都可在曲子的任何位置編輯修改。
音樂音調:
--3 到 ++5 包括半音。共有 53 個音符。
語音音調:
-6# 到 +4 包括半音。共有 20 個音符。
語音播放速度:
5.35 到 16 KHz。共有 20 種播放速度。
播放速度:
5.35 5.66 6.00 6.36 6.73 7.14 7.56 8.01 8.49 9.08 9.53 10.10 10.70 11.33 12.00 12.72 13.47 14.28 15.27 16.0
語音播放音調:
-6#
7
1
1#
2
2#
3
4
4#
5
5#
6
6#
7
+1 +1#
+2
+2#
+3
+4
音樂節奏:
82 88 95 103 112 123 137 154 176 205 246 拍/分鐘
共有
11 種不同 的節奏
拍差:
1/8 1/4 3/8
1/2
5/8 3/4 1 1-1/4 1-1/2
2 2-1/ 2
3
3-1/2 4
0
拍
共有
15 種不同 的拍差
6. 只有㆒個輸入腳 TG1 且處於順序觸發方式。
◎防止誤動作
(DEBOUNCE) 時間:
長時間:
4.2 ms 到 12 ms
短時間:
20 us 到 59 us
註:若在停止狀態時觸發依據播放速度
7.64 KHz,若在播放過程㆗觸發依播放速度 (5.3 KHz到
16 KHz)
註:
TG1 可規劃成㆘列選項:
□邊緣觸發
/
□位準觸發
(EDGE/LEVEL)
□保持
/
□非保持
(HOLD/UNHOLD)
□後段蓋前段
/ □非後段蓋前段
(RETRIGGER/IRRETRIGGER).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com