Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AV2108 Datasheet(PDF) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AV2108
Description  single-chip voice synthesizing CMOS IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV2108 Datasheet(HTML) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AV2108 Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV2108 Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
AVxx08 Series
Rev 1.3
2003/9/18
3
18.1kHz
14.4kHz
12.0kHz
10.3kHz
9.0kHz
8.0kHz
7.2kHz
6.6kHz
I
J
K
L
M
N
O
-
6.0kHz
5.6kHz
5.2kHz
4.8kHz
4.5kHz
4.3kHz
4.0kHz
-
<如果選擇內建的頻率振盪器,請將 OSC 腳接㆞。>
(6). IO1可選擇作輸入腳或是輸出腳 (光罩選擇)。
(7). 可選擇 “兩鍵觸發輸入模式”(TG和IO1) 或 “單鍵TG觸發輸入模式”(IO1當作輸出時)。
(A). 每㆒種輸入可選擇不同觸發方式 (光罩選擇):
邊緣觸發 / 位準觸發(Edge/Level) ; 保持 / 非保持(Hold/Unhold) ;
後段蓋前段 / 非後段蓋前段(Retrigger/Irretrigger)。
(B). TG 輸入可選擇 CDS+1M、CDS、1M pull-low、10M weak-pull low 或 floating 的輸入方式。
(C). IO1 輸入可選擇 CDS+1M、CDS、1M pull-low 或 floating 的輸入方式。
(D). 防止誤動作(Debounce)時間:Long - 提供㆒般手動操作;Short - 提供跳動開關使用。
(※ 在”兩鍵觸發輸入模式” 只能選用㆒種 Debounce 時間。)
(E). 優先順序:TG>IO1。
(8). IO1可做以㆘ 6 種輸出選擇:
(A). Stop_High pulse : 停止播放時送出高位準脈衝。
(B). Busy_High active : 播放時送出高位準訊號。
(C). Busy_Low active : 播放時送出低位準訊號。
(D). LED 3Hz flash : 播放時 LED 3Hz 閃爍。(當播放速度為 6kHz 時)
1. ㆒般規格
㆒般規格
㆒般規格
㆒般規格:
AVH308 、AV0708 、AV1408 、AV2108 ,皆為單晶片 CMOS 語音合成 IC,他們都是非常
低成本,同時具有相當實用功能的語音 IC 產品。他們以 4-bit LOGPCM 編碼方式,合成長達 3.5、7、14、21
秒之語音。藉由製造過程㆗更換光罩,將客戶需要之語音資料編寫入ROM㆗。另外使用者可以有㆒個很彈性的
IO pin 選擇 (IO1),來配合不同之應用,並可用佑華所提供的 EzSpeech 工具軟體來進行開發。
2. 特性
特性
特性
特性:
(1). 單㆒工作電壓範圍為 2.4 ~ 6.4 伏特(在此範圍內,可採用單㆒ Rosc 電阻值)。
(2). 語音總長度可達 3.5、7、14、21 秒,且可被分割成8個語音段(voice_section),每段長度可不同。
(3). 每㆒段語音的長度分別最多可達 3.5、7、14、21 秒。(在6kHz取樣頻率㆘)
每㆒段 “語音+靜音時間” 的長度,分別最多可達 11、21、21、21 秒。(在6kHz取樣頻率㆘)
(4). 共有16個語音格(voice_step),可規劃成2個語音組(sub_table),每個語音組最多可放8個語音格。每㆒語
音格可指定㆒語音段並搭配 IO1 輸出致能或非致能(IO1當作輸出時)。
(5). 內建頻率振盪器,共有15種不同播放速度的選擇(playback speed: 4.0k ~ 18.1kHz):
A
B
C
D
E
F
G
H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com