Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AV2116A Datasheet(PDF) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AV2116A
Description  single-chip synthesizing CMOS VLSI
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV2116A Datasheet(HTML) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AV2116A Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV2116A Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
APLUS 巨華積体電路股份有限公司
AVxx16 Serie
www.aplusinc.com.tw
Page
/ 9
2002-Rev.2
4
10.㆔個I/O PINS 有以㆘選擇:
□
IO1的選擇
□
IO2的選擇
□
IO3的選擇
A) COUT聲音輸出
B) 停止播放時送出高位準脈衝.
C) 停止播放時送出低位準脈衝.
D) 播放時送出高位準訊號.
E) 播放時送出低位準訊號.
F) LED 6HZ閃爍.
G) LED動態 1/4位準訊號.
H) LED動態 2/4位準訊號.
I) LED動態 3/4位準訊號.
J) 控制輸入
A) PWM1聲音輸出
B)停止播放時送出高位準脈衝.
C) 停止播放時送出低位準脈衝.
D) 播放時送出高位準訊號.
E) 播放時送出低位準訊號.
F) LED 6HZ閃爍.
G) LED動態 1/4位準訊號.
H) LED動態 2/4位準訊號.
I) LED動態 3/4位準訊號.
J) 控制輸入
A) .PWM2聲音輸出
B)停止播放時送出高位準脈衝.
C) 停止播放時送出低位準脈衝.
D) 播放時送出高位準訊號.
E) 播放時送出低位準訊號.
F) LED 6HZ閃爍.
G) LED動態 1/4位準訊號.
H) LED動態 2/4位準訊號.
I) LED動態 3/4位準訊號.
J) 控制輸入
第
F 項: 可選擇為LED 0.75Hz閃爍或為LED 1.5Hz閃爍或為LED 3Hz閃爍
或為
LED 6Hz閃爍。
第
B – I 項:㆒組狀態致能選擇, 可由光罩選擇IO1, IO2及IO3對每㆒語音組(subtable)致能或非
致能。
COUT:3種電流輸出, 4種光罩選擇 (1.5mA,3.0mA,4.5mA, IO3<GND-3mA,VDD-4.5mA> )
PWM1、PWM2須同時選擇,可驅動 buzzer 或 8、32、64 ohm speaker。
IO1、IO2及IO3為控制輸入時,有㆒內部到㆞路徑(0.5uA,3v)。
若
IO1 - IO3同時選擇 LED動態位準訊號.,須選擇同㆒位準。
如
IO2和IO3選擇相同LED 6HZ(3HZ)之狀態輸出時它們將交互閃爍。
IO1、IO2及IO3為控制輸入時,可控制以㆘功能:
EDGE/LEVEL, HOLD/UNHOLD, RETRIGGER/IRRETRIGGER, DEBOUNCE 10ms/50us
BLOCK DIAGRAM:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com