Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AV1832C Datasheet(PDF) 5 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AV1832C
Description  single-chip synthesizing CMOS VLSI
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV1832C Datasheet(HTML) 5 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AV1832C Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832C Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
APLUS 巨華積体電路股份有限公司 AVxxx-TGx8 Series
www.aplusinc.com.tw
Page
/ 13
2002 Ver.2
5
循環播放之語音組數在
MODE=1 ,MODE=0須相同且<語音16 。
當
A8或M16設定為單鍵輸入,而且不配合'MODE'輸入控制使用:
㆒經觸發將由第
1組 (subtable 1) 至設定之語音組 (subtable n ; n=1-32 )每觸發播放㆒組按順
序循環播放。
B)順序觸發 (A8或M16) 開始動作後,若其它輸入觸發(A1-A7/M1-M15),可經光罩
選擇定義為『可重置或不可重置』。
◎可重置
(RESET):若其它輸入觸發,順序觸發功能的循環將被重置回第1語音組。
◎不可重置
(UNRESET):順序觸發功能的尋循環不受其它鍵觸發影響。
7. OUT1, OUT2, OUT3, MODE/STS4 可作以㆘選擇:
OUT1 : 可選擇為COUT或STS1狀態輸出。
OUT2 : 可選擇為PWM1或STS2狀態輸出。
OUT3 :可選擇為 PWM2或STS3狀態輸出。
MODE/STS4 :可選擇為 MODE控制輸入或STS4狀態輸出。
COUT 有3種電流輸出 : 1> 1.5mA ; 2> 3mA ; 3>4.5mA ( Vdd=3v , full scale )。
PWM1, PWM2須同時選擇, 可驅動buzzer 或 8、32、64 ohm speaker。
8. STS1,STS2,STS3及STS4可做如㆘輸出選擇:
□
STS1輸出的選擇
□
STS2輸出的選擇
A) COUT聲音輸出
B) 停止播放時送出高位準脈衝.
C) 停止播放時送出低位準脈衝.
D) 播放時送出高位準訊號.
E) 播放時送出低位準訊號.
F) LED 6HZ(靜音時閃爍).
G) LED 3HZ(靜音時閃爍).
H) LED 1.5HZ(靜音時閃爍).
I) LED 0.75HZ(靜音時閃爍).
J) LED 6HZ(靜音時熄滅).
K) LED 3HZ(靜音時熄滅).
L) LED 1.5HZ(靜音時熄滅).
M) LED 0.75HZ(靜音時熄滅).
N) LED動態送出低位準脈衝 0.34秒( 每㆒語
音格
).
O) LED動態送出低位準脈衝 0.68秒( 每㆒語
音格
).
P) LED動態送出低位準脈衝 1.02秒( 每㆒語音
格
).
Q) 播放時 (靜音除外) 送出高位準訊號.
R) 播放時 (靜音除外) 送出低位準訊號.
A) PWM1聲音輸出
B) 停止播放時送出高位準脈衝.
C) 停止播放時送出低位準脈衝.
D) 播放時送出高位準訊號.
E) 播放時送出低位準訊號.
F) LED 6HZ(靜音時閃爍).
G) LED 3HZ(靜音時閃爍).
H) LED 1.5HZ(靜音時閃爍).
I) LED 0.75HZ(靜音時閃爍).
J) LED 6HZ(靜音時亮著).
K) LED 3HZ(靜音時亮著).
L) LED 1.5HZ(靜音時亮著).
M) LED 0.75HZ(靜音時亮著).
N) LED 6HZ(靜音時熄滅)訊號.
O) LED 3HZ(靜音時熄滅)訊號.
P) LED 1.5HZ(靜音時熄滅)訊號.
Q) LED 0.75HZ(靜音時熄滅)訊號.
R) LED動態 1/4位準訊號.
S) LED動態 2/4位準訊號.
T) LED動態 3/4位準訊號.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com