Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2UDCPF Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 2UDCPF
Description  Armoire de plancher pour sectionneur 횪 2 portes en acier doux de type 12
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2UDCPF Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2UDCPF Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2UDCPF Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2UDCPF Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Armoire de plancher pour sectionneur à 2 portes en acier doux
de type 12 Série 2UD CP F
Porte à charnière avec poignée (bride et découpe multi-fournisseur)
Application
Conçue pour loger l'équipement de sécurité suivant :
ABB Controls : Mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride pour sectionneurs et disjoncteurs.
Allen Bradley : Mécanismes de commande montés sur bride
pour sectionneurs Allen Bradley 1494F et disjoncteurs 1494D.
Allen Bradley : Mécanismes de commande montés sur bride à
profondeur variable pour sectionneurs et disjoncteurs 1494V.
C-H Westinghouse : Sectionneurs de type C361 et mécanismes
de commande, et disjoncteurs de type C371 et mécanismes de
commande. Mécanismes de commande de manette Flex-Shaft™
pour disjoncteurs.
General Electric : Manettes à bride de type STDA et
mécanismes de commande à profondeur variable pour
disjoncteurs et sectionneurs. Aussi mécanismes de commande à
câble Spectra-Flex™ pour disjoncteurs.
Siemens I.T.E. Max-Flex™ : Manettes de commande à
profondeur variable montées sur bride pour sectionneurs et
disjoncteurs.
Square D : Sectionneurs et disjoncteurs utilisés avec des
mécanismes de commande à profondeur variable montés sur
bride de classe 9422 ou des mécanismes à câble. Ces armoires
ne sont pas compatibles avec les coupe-circuit montés sur
support de classe 9422, ni avec les dispositifs de classe
9422TG1 ou 9422TG2.
Normes
UL 508, type 12
CSA, type 12
Conformes aux normes :
NEMA, type 12
JIC EGP-1-1967 et EMP-1-1967
CEI 60529, IP54
Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à
ces normes.
Construction
Tôle d'acier de calibre 10 et joints soudés en continu, lisses.
Les armoires de grandes dimensions sont munies de raidisseurs de
corps pour plus de rigidité.
Des pieds de 15 po sont soudés à l'armoire.
Un rebord d'étanchéité rabattu sur le pourtour de la porte prévient
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - 2UDCPF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2UDCP604912FFTC HAMMOND-2UDCP604912FFTC Datasheet
235Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
2UDCP606112FFTC HAMMOND-2UDCP606112FFTC Datasheet
233Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
2UDCP726112FFTC HAMMOND-2UDCP726112FFTC Datasheet
241Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
2UDCP727312FFTC HAMMOND-2UDCP727312FFTC Datasheet
222Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
2UDCP727318FFTC HAMMOND-2UDCP727318FFTC Datasheet
221Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - 2UDCPF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2UDF HAMMOND-2UDF Datasheet
153Kb / 3P
Armoire de plancher pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
1418TDFS HAMMOND-1418TDFS Datasheet
116Kb / 3P
Armoire autoportante a 2 portes en acier doux de type 12
1422 HAMMOND-1422 Datasheet
176Kb / 3P
ARMOIRE MURALE A 2 PORTES EN ACIER DOUX DE TYPE 12
1422FM HAMMOND-1422FM Datasheet
159Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 12
1422N4FM HAMMOND-1422N4FM Datasheet
166Kb / 4P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 4
1422N4FMQT HAMMOND-1422N4FMQT Datasheet
163Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 4
EN4TD HAMMOND-EN4TD Datasheet
151Kb / 3P
Armoire murale a 2 portes en acier doux de type 12
HN4FM HAMMOND-HN4FM Datasheet
155Kb / 4P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 4
HN4FMSS HAMMOND-HN4FMSS Datasheet
120Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier inoxydable de type 4X
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com