Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2UDF Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 2UDF
Description  Armoire de plancher pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2UDF Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2UDF Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2UDF Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2UDF Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Armoire de plancher pour coupe-circuit à 2 portes en acier
doux de type 12 Série 2UD F
Porte à charnière avec poignée (bride et découpe multi-fournisseur)
Application
Conçue pour loger l'équipement de sécurité suivant :
ABB Controls : Mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride pour sectionneurs et disjoncteurs.
Allen Bradley : Mécanismes de commande montés sur bride
pour sectionneurs Allen Bradley 1494F et disjoncteurs 1494D.
Allen Bradley : Mécanismes de commande montés sur bride à
profondeur variable pour sectionneurs et disjoncteurs 1494V.
C-H Westinghouse : Sectionneurs de type C361 et mécanismes
de commande, et disjoncteurs de type C371 et mécanismes de
commande. Mécanismes de commande de manette Flex-Shaft™
pour disjoncteurs.
General Electric : Manettes à bride de type STDA et
mécanismes de commande à profondeur variable pour
disjoncteurs et sectionneurs. Aussi mécanismes de commande à
câble Spectra-Flex™ pour disjoncteurs.
Siemens I-T-E Max-Flex™ : Manettes de commande à
profondeur variable montées sur bride pour sectionneurs et
disjoncteurs.
Square D : Sectionneurs et disjoncteurs utilisés avec des
mécanismes de commande à profondeur variable montés sur
bride de classe 9422 ou des mécanismes à câble. Ces armoires
ne sont pas compatibles avec les coupe-circuit montés sur
support de classe 9422, ni avec les dispositifs de classe
9422TG1 ou 9422TG2.
Jeux d'adaptateurs pour mécanismes de commande
Toutes les armoires de type universel nécessitent un jeu d'adaptateurs
(à commander séparément) pour installer le type de coupe-circuit et le
mécanisme devant être utilisés.
Chaque marque et chaque type nécessite un jeu d'adaptateurs
différent.
Chaque jeu contient une plaque adaptatrice et un mécanisme
d'asservissement pour la porte principale.
Des directives détaillées illustrées sont fournies.
Normes
UL 508, type 12
CSA, type 12
Conformes aux normes :
NEMA, type 12
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - 2UDF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2UD HAMMOND-2UD Datasheet
153Kb / 3P
Armoire murale pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
logo
Multicomp Pro
2UD1 MULTICOMP-2UD1 Datasheet
1Mb / 4P
Toggle Switches Ultra-Minature - Sealed
11/08/20 V1.0
2UD1A1M2RE MULTICOMP-2UD1A1M2RE Datasheet
1Mb / 4P
Toggle Switches Ultra-Minature - Sealed
11/08/20 V1.0
2UD1A1M6RE MULTICOMP-2UD1A1M6RE Datasheet
1Mb / 4P
Toggle Switches Ultra-Minature - Sealed
11/08/20 V1.0
2UD1A1M7RE MULTICOMP-2UD1A1M7RE Datasheet
1Mb / 4P
Toggle Switches Ultra-Minature - Sealed
11/08/20 V1.0
More results

Similar Description - 2UDF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2UD HAMMOND-2UD Datasheet
153Kb / 3P
Armoire murale pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
2UDCPF HAMMOND-2UDCPF Datasheet
156Kb / 3P
Armoire de plancher pour sectionneur 횪 2 portes en acier doux de type 12
1418TDFS HAMMOND-1418TDFS Datasheet
116Kb / 3P
Armoire autoportante a 2 portes en acier doux de type 12
1422FM HAMMOND-1422FM Datasheet
159Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 12
1422N4FM HAMMOND-1422N4FM Datasheet
166Kb / 4P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 4
1422N4FMQT HAMMOND-1422N4FMQT Datasheet
163Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 4
EN4TD HAMMOND-EN4TD Datasheet
151Kb / 3P
Armoire murale a 2 portes en acier doux de type 12
HN4FM HAMMOND-HN4FM Datasheet
155Kb / 4P
Armoire de plancher a 2 portes en acier doux de type 4
UHD HAMMOND-UHD Datasheet
156Kb / 4P
Armoire autoportante pour coupe-circuit a plusieurs portes en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com