Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DC2R Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DC2R
Description  Bati ouvert a 2 montants a assembler en acier leger
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DC2R Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DC2R Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Bâti ouvert à 2 montants à assembler en acier léger
Trous avant carrés poinçonnés
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 12.
Trous poinçonnés carrés avant conformes à la norme EIA-310-D pour
montage sur bâti de 19 po.
Trous de montage pour accessoires et groupage latéral.
Une (1) tige de mise à la masse située en bas, à l'intérieur du rail.
Revêtement lisse en poudre noir.
L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat
pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de
transport.
Capacité de charge recommandée de 800 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Mises à jour
01-Sep-2013: The DC2R Series has been completely redesigned to
ease in assembly and overall use. With the reduction in the amount of
hardware and self-squaring design, the DC2R takes just minutes to
assemble.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Height
Width
Depth
Height
Width
Rack Units
DC2R44
83.13
20.56
15.00
77.00
19.00
44U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - DC2R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Japan Aviation Electron...
DC2R019HA2R1900 JAE-DC2R019HA2R1900 Datasheet
146Kb / 2P
Input/Output connector, HDMI standard Type C HDMI Mini connector, All SMT type, 19 pos., Receptacle
DC2R019JA5 JAE-DC2R019JA5 Datasheet
214Kb / 5P
HDMI Standard Type C HDMI Mini Connector
DC2R019JA5R1700 JAE-DC2R019JA5R1700 Datasheet
139Kb / 2P
Input/Output connector, HDMI standard Type C HDMI Mini connector, Shell DIP type, 19 pos., Receptacle
DC2R019JA6R1700 JAE-DC2R019JA6R1700 Datasheet
139Kb / 2P
Input/Output connector, HDMI standard Type C HDMI Mini connector, Shell DIP type, 19 pos., Receptacle
DC2R019JA7 JAE-DC2R019JA7 Datasheet
214Kb / 5P
HDMI Standard Type C HDMI Mini Connector
More results

Similar Description - DC2R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
DNRRDCK HAMMOND-DNRRDCK Datasheet
56Kb / 1P
BATI OUVERT A 2 KMONTANTS A PROFILES PROFONDS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
DNRRLDK HAMMOND-DNRRLDK Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DNRRLDW HAMMOND-DNRRLDW Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUBERT A 2 MONTANTS EN ACIER LEGER SOUDE
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
Panneau pour bati en acier, a fentes
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler
RRAL HAMMOND-RRAL Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en aluminium
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com