Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DNFC72P Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DNFC72P
Description  CORDONS DALIMENTATION POUR VENTILATEURS
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DNFC72P Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DNFC72P Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Cordons d'alimentation pour ventilateurs Série
Caractéristiques
Pour câbles 115 V c.a. de ventilateurs axiaux à enveloppe (ci-dessus)
Prise de ventilateur femelle moulée (0,91 x 0,68 po)
Voir les tableaux ci-dessous pour obtenir des descriptions détaillées.
Galerie
Part
Number
Description
Lead
Length
Fan Connector
115VA C
Plug
DNMFC
Single
24.00
45 degree
No
DNFC48P
Single
48.00
90 degree
Yes
DNFC72P
Single
72.00
90 degree
No
DNFCDC2P
Daisy Chain
24.00
Qty 2-45 degree, 12" apart
Yes
DNFCDC3P
Daisy Chain
24.00
Qty 2-45 degree, Qty 1-Straight, 12"
apart
No
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - DNFC72P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFC72P HAMMOND-DNFC72P Datasheet
188Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - DNFC72P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNMF HAMMOND-DNMF Datasheet
68Kb / 1P
VENTILATEURS AXIAUX A ENVELOPPE
1581C6 HAMMOND-1581C6 Datasheet
62Kb / 1P
Cordons d alimentation pour accessoires
EPA HAMMOND-EPA Datasheet
45Kb / 1P
Adaptateur pour cadenas
IPCPS HAMMOND-IPCPS Datasheet
77Kb / 1P
Etageres pour armoires
PF11 HAMMOND-PF11 Datasheet
205Kb / 3P
Ventilateurs a filtre 17-38 pimin
PF32 HAMMOND-PF32 Datasheet
169Kb / 2P
Ventilateurs a filtre 65 pimin
PF45 HAMMOND-PF45 Datasheet
190Kb / 3P
Ventilateurs a filtre 94-169 pimin
PF65 HAMMOND-PF65 Datasheet
169Kb / 3P
Ventilateurs a filtre 297-560 pimin
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
XPFA HAMMOND-XPFA Datasheet
82Kb / 2P
Grilles pour ventilateurs a filtre
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com