Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DNRRHDKB Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DNRRHDKB
Description  BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DNRRHDKB Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DNRRHDKB Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. DNRRHDKB Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bâti ouvert à 2 montants à assembler en acier robuste
Rails avant et arrière taraudés 10-32
Caractéristiques :
À PARAÎTRE BIENTÔT! NOUVEAU MODÈLE À L'ÉPREUVE DES
DÉFORMATIONS
Construction en acier robuste de calibre 10.
Rails avant et arrière taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D
pour montage sur bâti de 19 po.
Les rails latéraux comportent :
Un passe-câble de 1,25 po.
Un trou taraudé 10-32 pour accessoires.
Des trous de montage pour accessoires et groupage.
Une (1) tige de mise à la masse située en bas, à l'intérieur du rail.
Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de
l'équipement.
Revêtement lisse en poudre noir.
L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat
pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de
transport.
Capacité de charge recommandée de 1200 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Wt. lbs.
Height
Width
Depth
Height
Width
Rack Units
DNRR63HDKB
69.13
20.00
15.00
63.00
19.00
36U
77
DNRR70HDKB
76.13
20.00
15.00
70.00
19.00
40U
80
DNRR77HDKB
83.13
20.00
15.00
77.00
19.00
44U
82
DNRR84HDKB
90.13
20.00
15.00
84.00
19.00
48U
87
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - DNRRHDKB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
More results

Similar Description - DNRRHDKB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC2R HAMMOND-DC2R Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en acier leger
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
DNRRDCK HAMMOND-DNRRDCK Datasheet
56Kb / 1P
BATI OUVERT A 2 KMONTANTS A PROFILES PROFONDS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
DNRRLDK HAMMOND-DNRRLDK Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DNRRLDW HAMMOND-DNRRLDW Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUBERT A 2 MONTANTS EN ACIER LEGER SOUDE
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
RRAL HAMMOND-RRAL Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en aluminium
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com