Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ECP Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # ECP
Description  Systeme de commande Eclipse - NEMA 12
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

ECP Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  ECP Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. ECP Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. ECP Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Système de commande Eclipse - NEMA 12 ECP Series
Armoire de commande
Application
Conçue pour abriter des commandes, des instruments et des
composants électroniques dans des environnements intérieurs où de la
saleté, de la poussière, de l'huile ou de l'eau peuvent être présents.
Convient parfaitement aux systèmes de suspension.
Les différentes possibilités de montage et le plein espace de montage
avant en font une interface opérateur idéale.
Des surfaces d'affleurement lisses et des finis attrayants rehaussent
l'aspect de l'équipement de haute technologie.
Normes
UL 508, type 12
CSA, type 12
Conformes aux normes :
NEMA, types 12 et 13
CEI 60529, IP54
Construction
Tôle d'acier de calibre 16.
Joints soudés en continu, lisses, meulés.
Les raidisseurs de porte sont aussi conçus pour offrir des options de
montage supplémentaires.
Rebord profilé pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
La porte arrière réversible est fixée au moyen d'attaches quart de tour
à fente.
Les cadres de porte sont formés de profilés en aluminium extrudé et
comportent des coins en zinc coulé.
Les panneaux de porte avant sont faits d'aluminium de 3 mm
d'épaisseur.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre
installée dans l'armoire.
Verrous quart de tour en tôle d'acier doux.
Charnière en tôle d'acier avec broches en acier inoxydable.
Il est recommandé d'utiliser des attaches avec les systèmes de
suspension Tara Plus ou 50/80 offerts en option.
La manette rouge offerte en option se monte facilement à l'horizontale
sur la partie inférieure du cadre avant de l'armoire. À commander
séparément.
Plaque de renfort robuste comprise.
Finition
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - ECP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
XP Power Limited
ECP XPPOWER-ECP Datasheet
362Kb / 2P
Single Outputs from 3.3 to 48 V
logo
Transko Electronics, In...
ECP TRANSKO-ECP Datasheet
410Kb / 1P
PECL OUTPUT THROUGH HOLE OSCILLATOR (20.8 x 13.2 x 7.24mm)
Rev. 2: Apr. 2015
logo
List of Unclassifed Man...
ECP ETC-ECP Datasheet
126Kb / 1P
EURO CONVERTER PLUG (ECP)
ECP-100 ETC-ECP-100 Datasheet
350Kb / 1P
Single-Ear Hose Clamp Pliers, Straight Jaw
ECP-5414 ETC-ECP-5414 Datasheet
194Kb / 1P
AMD Geode??GX1 Communication Platform
More results

Similar Description - ECP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
ECPH HAMMOND-ECPH Datasheet
46Kb / 1P
Poignee pour systeme de commande Eclipse
ECPP HAMMOND-ECPP Datasheet
47Kb / 1P
Panneau interne pour systeme de commande Eclipse
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
EPLUG HAMMOND-EPLUG Datasheet
57Kb / 1P
Bouchons obturateurs de trous de montage arriere Eclipse
FDOAK HAMMOND-FDOAK Datasheet
154Kb / 2P
Jeux dadaptateurs de mecanismes de commande pour coupecircuit a bride
SHV HAMMOND-SHV Datasheet
100Kb / 2P
Generateur de chaleur de 100-400 W, avec panneau de commande
TPSS HAMMOND-TPSS Datasheet
118Kb / 2P
Systeme de suspension Tara Plus
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Schneider Electric
ABFTE20SP100 SCHNEIDER-ABFTE20SP100 Datasheet
9Mb / 58P
Systeme de precablage Telefast
Avril 2019 - V3.4
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com