Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ESF Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # ESF
Description  Bati pivotant Eclipse
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

ESF Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  ESF Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No.
Fits Enclosure Size
(A xB)
Rack Spacing
Width
Height (Units)
ESF2424
24x24
19.00
11
ESF3024
30x24
19.00
14
ESF3624
36x24
19.00
17
Bâti pivotant Eclipse
Le cadre permet d'obtenir des espacements EIA universels dans un bâti
de 19 po (trous poinçonnés).
Les charnières facilitent l'accès à l'équipement.
Le panneau est fermé au moyen de verrous quart de tour à fente.
Des verrous quart de tour offerts en option peuvent être ajoutés pour
une sécurité accrue.
Offert avec 4 profilés de réglage de profondeur de 6 po.
Commander le jeu de 25 écrous clipsables séparément (no de pièce
1421N25).
La quincaillerie, une fois installée, maintient les indices de protection
UL, CSA et NEMA.
Fini noir.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - ESF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KITAGAWA GmbH
ESF-18 KGS-ESF-18 Datasheet
1Mb / 1P
Thin Ferrite Sheet provides optimal EMC solution for FPC and FFC.
logo
Festo Corporation.
ESF-3 FESTO-ESF-3 Datasheet
81Kb / 1P
Vacuum filter
ESF-4A FESTO-ESF-4A Datasheet
81Kb / 1P
Vacuum filter
ESF-4B FESTO-ESF-4B Datasheet
81Kb / 1P
Vacuum filter
logo
Nihon Inter Electronics...
ESF03B60 NIEC-ESF03B60 Datasheet
218Kb / 1P
FRED
More results

Similar Description - ESF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
EHL HAMMOND-EHL Datasheet
55Kb / 1P
poignees Eclipse
1485V HAMMOND-1485V Datasheet
54Kb / 1P
Raccord pivotant
1487V HAMMOND-1487V Datasheet
51Kb / 1P
Raccord pivotant
1487VSS HAMMOND-1487VSS Datasheet
49Kb / 1P
Raccord pivotant
ESP HAMMOND-ESP Datasheet
54Kb / 2P
Panneau pivotant Eclipse
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
HWMR HAMMOND-HWMR Datasheet
104Kb / 2P
Bati mural pivotant a profondeur ajustable robuste
PCJSP HAMMOND-PCJSP Datasheet
63Kb / 2P
Panneau pivotant
PJSP HAMMOND-PJSP Datasheet
54Kb / 1P
Panneau pivotant
S2CSWF HAMMOND-S2CSWF Datasheet
66Kb / 1P
Cadre pivotant
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com