Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FLK10LED Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # FLK10LED
Description  Trousses de lampes DEL
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

FLK10LED Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  FLK10LED Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Trousses de lampes DEL
Caractéristiques
Offert en longueurs de 9, 17,5, 26, 34,5 et 38,5 po.
Tension de service de 120 V c.a., 60 Hz; température de service de -20
à 50 °C
Lampe de longue durée (60 000 heures) blanc chaud
Pas de source d'alimentation distante car l'appareil a ses propres
commandes de DEL.
Câblage réalisé grâce à de nombreuses découpes pratiquées dans le
cadre en aluminium extrudé léger fini blanc, avec interrupteur manuel.
Le diffuseur en verre articulé facilite l'accès au module DEL
remplaçable.
Accessoires
Part Number
Description
Number LED Modules
Energy Use
FLK5LED
9" LED Light Kit
1
4.4 w
FLK7LED
17.5" LED Light Kit
2
7.2 w
FLK10LED
26" LED Light Kit
3
9.8 w
FLK15LED
34.5" LED Light Kit
4
15.0 w
FLK17LED
38.5 LED Light Kit
5
17.0 w
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - FLK10LED

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
FLK10LED HAMMOND-FLK10LED Datasheet
21Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - FLK10LED

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
FLK HAMMOND-FLK Datasheet
54Kb / 1P
Trousse de lampes fluorescentes et accessoires
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
HMELKB HAMMOND-HMELKB Datasheet
43Kb / 1P
Supports pour trousse de lampes
HMESWK HAMMOND-HMESWK Datasheet
65Kb / 1P
Trousses pour panneaux et cadres pivotants
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
460I PENTAIR-460I Datasheet
269Kb / 2P
TRES CONFIGURACIONES B횁SICAS PARA EL CONTROL DEL MEDIDOR
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com