Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HCM Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HCM
Description  Etrie de retenue horizontal
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HCM Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HCM Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Étrie de retenue horizontal
Caractéristiques :
Gestionnaire de câbles en acier ou réducteur de tension.
Peut être utilisé dans de nouvelles installations OU dans des
installations existantes car il ne nécessite pas d'espace de panneau
(se monte sur l'équipement en place).
S'adapte aux rails standard pour bâti de 19 ou de 23 po.
Comporte six orifices oblongs (0,19 x 1 po).
Comprend un rouleau de 4 pi de bande Velcro (1/2 po de largeur).
Revêtement en poudre texturé noir.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Usable Mounting Dimensions
Height
Depth
Rack Units
Width
HCM190UBK1
0.625
2.50
0U
19.00
HCM230UBK1
0.625
2.50
0U
23.00
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - HCM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
HCM ETC1-HCM Datasheet
44Kb / 4P
High enerhy absorption cylinder, double acting/single rod type
logo
Hammond Manufacturing L...
HCM HAMMOND-HCM Datasheet
126Kb / 1P
Horizontal Lacing Strip
11/8/2017
logo
Mitsubishi Electric Sem...
HCM-1002-H MITSUBISHI-HCM-1002-H Datasheet
128Kb / 7P
HIGH VOLTAGE IGBT MODULE TARGET SPECIFICATION
logo
Lanner All Rights Reser...
HCM-1030 LANNER-HCM-1030 Datasheet
397Kb / 1P
100 GbE Switch Blade with Broadcom StrataXGS Tomahawk BCM56960
V6-2022,4,14
HCM-1030E LANNER-HCM-1030E Datasheet
397Kb / 1P
100 GbE Switch Blade with Broadcom StrataXGS Tomahawk BCM56960
V6-2022,4,14
More results

Similar Description - HCM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
PCMBS HAMMOND-PCMBS Datasheet
51Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal a anneaux en acier
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal
PCMDD HAMMOND-PCMDD Datasheet
59Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal articule
PCMDS HAMMOND-PCMDS Datasheet
60Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal a peigne en acier
PCMT HAMMOND-PCMT Datasheet
50Kb / 1P
Chemin de cables horizontal
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com