Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HTCMS6 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HTCMS6
Description  Module de cablage de toit et panneaux lateraux
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HTCMS6 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HTCMS6 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part
Number
Description
H
W
D
HTCM46
Top Cable Module
200 400 600
HTCM66
Top Cable Module
200 600 600
HTCM86
Top Cable Module
200 800 600
HTCM106
Top Cable Module
200 1000 600
HTCM126
Top Cable Module
200 1200 600
HTCM346
Top Cable Module
300 400 600
HTCM366
Top Cable Module
300 600 600
HTCM386
Top Cable Module
300 800 600
HTCM3106 Top Cable Module
300 1000 600
HTCM3126 Top Cable Module
300 1200 600
HTCMS6
Side Panels for 200mm Top Cabling
Module
200
-
600
HTCMS36
Side Panels for 300mm Top Cable
Module
300
-
600
Module de câblage de toit et panneaux latéraux
Procure un espace pour l'organisation des câbles le long du toit des
armoires HME.
Se monte directement sur le toit d'une armoire HME (panneau de toit
retiré) de largeur et de profondeur correspondantes.
Le module de toit comporte un cadre (semblable au cadre des armoires
HME) et des panneaux avant et arrière amovibles.
Panneaux latéraux (paire) vendus séparément. (Note : Le panneau de
toit standard d'une armoire HME s'adapte à un module de toit de
largeur et de profondeur correspondantes.
Revêtement gris clair RAL7035.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - HTCMS6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HTCMS6 HAMMOND-HTCMS6 Datasheet
138Kb / 1P
PAINTED TEXTURED GRAY RAL 7035
More results

Similar Description - HTCMS6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1486 HAMMOND-1486 Datasheet
139Kb / 2P
Chemin de cablage de type 12
FLK HAMMOND-FLK Datasheet
54Kb / 1P
Trousse de lampes fluorescentes et accessoires
HJH HAMMOND-HJH Datasheet
194Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier doux de types 4 et 12
HLP HAMMOND-HLP Datasheet
212Kb / 3P
Armoire de cablage de faible encombrement pour systemes de securit챕 et reseaux
HMESP HAMMOND-HMESP Datasheet
48Kb / 1P
Panneaux lateraux
IMESP HAMMOND-IMESP Datasheet
68Kb / 1P
Panneaux lateraux
MHK HAMMOND-MHK Datasheet
52Kb / 1P
Jeux de poignees de types 4 et 4X
N1JPP HAMMOND-N1JPP Datasheet
53Kb / 1P
Panneaux perfores pour armoires de la serie N1J
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
SKTH HAMMOND-SKTH Datasheet
88Kb / 2P
Regulation de lhumidite et de la temperature
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com