Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IMECIM Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # IMECIM
Description  Jeu de roulettes - Montage interieur
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

IMECIM Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  IMECIM Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part
No.
Fits Enclosure Nominal Width
(mm)
ICST6
600
ICST7
700
ICST8
800
ICST10
1000
ICST12
1200
ICST16
1600
Jeu de roulettes - Montage intérieur
Remarque: Cette gamme de produits sera bientôt interrompue par une série approvisionné. Épuisement
des stocks. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle
Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.
S'installent à l'intérieur d'une plinthe intégrée et ajoutent 1,38 po à la
hauteur hors tout de l'armoire.
Capacité de charge de 1080 lb par jeu de quatre roulettes.
Non recommandées avec les armoires de 400 mm de profondeur.
Se vendent par quantités de 4.
Finition noire.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - IMECIM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
IMECDS HAMMOND-IMECDS Datasheet
47Kb / 1P
Support mi-profondeur
IMECDS4 HAMMOND-IMECDS4 Datasheet
47Kb / 1P
Support mi-profondeur
IMECDS5 HAMMOND-IMECDS5 Datasheet
47Kb / 1P
Support mi-profondeur
IMECDS6 HAMMOND-IMECDS6 Datasheet
47Kb / 1P
Support mi-profondeur
IMECDS6 HAMMOND-IMECDS6 Datasheet
38Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - IMECIM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DRMK HAMMOND-DRMK Datasheet
66Kb / 1P
Trousse de montage de rails DIN
DTS1200 HAMMOND-DTS1200 Datasheet
109Kb / 2P
Climatiseur interieur de 1200 BTUH
DTS2000 HAMMOND-DTS2000 Datasheet
84Kb / 2P
Climatiseur interieur de 2000 BTUH
DTS3141SL HAMMOND-DTS3141SL Datasheet
112Kb / 3P
Climatiseur interieur de 3500 BTUH
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
IMECOM HAMMOND-IMECOM Datasheet
51Kb / 1P
Jeu de roulettes - Montage exterieur
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
Panneau interieur de base
LKN1 HAMMOND-LKN1 Datasheet
47Kb / 1P
Jeu de verrous de type 1
LKN4 HAMMOND-LKN4 Datasheet
57Kb / 1P
Jeu de 12 verrous de type 4
RRLDCASTER HAMMOND-RRLDCASTER Datasheet
60Kb / 1P
Jeu de roulettes de faible resistance pour bati ouvert
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com