Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MPB Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # MPB
Description  Petits bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

MPB Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  MPB Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. MPB Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. MPB Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Petits boîtiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type
12
Application
Conçu pour recevoir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des
témoins lumineux miniatures, étanches à l'huile de 22 mm.
Offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.
Normes
UL 508, types 12 et 13
CSA, types 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 12 et 13
JIC EMP-1-1967
JIC EGP-1-1967
CEI 60529, IP54
Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à
ces normes.
Construction
En tôle d'acier de calibre 14, sauf le modèle MPB1, qui est en acier de
calibre 16.
Joints soudés en continu, lisses.
Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
Les vis imperdables de la plaque se vissent dans des cavités scellées.
Les grands boîtiers comportent une plaque avant amovible à charnières
intérieures conçue pour demeurer ouverte pendant les travaux de
câblage (voir le tableau).
Garniture résistante à l'huile adhésive.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée sur le boîtier.
Finition
Le couvercle et la miniconsole sont traités au phosphate et comportent
un revêtement en poudre gris ANSI 61.
Accessoires


Similar Part No. - MPB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RUBYCON CORPORATION
MPB RUBYCON-MPB Datasheet
150Kb / 2P
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
logo
MicroPower Direct, LLC
MPB-05S MPD-MPB-05S Datasheet
337Kb / 2P
Miniature PCB-Mount, 5W, Open Frame AC/DC Power Supplies
MPB-05S-03 MPD-MPB-05S-03 Datasheet
337Kb / 2P
Miniature PCB-Mount, 5W, Open Frame AC/DC Power Supplies
MPB-05S-05 MPD-MPB-05S-05 Datasheet
337Kb / 2P
Miniature PCB-Mount, 5W, Open Frame AC/DC Power Supplies
MPB-05S-09 MPD-MPB-05S-09 Datasheet
337Kb / 2P
Miniature PCB-Mount, 5W, Open Frame AC/DC Power Supplies
More results

Similar Description - MPB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414SC HAMMOND-1414SC Datasheet
132Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier doux de type 12
1416 HAMMOND-1416 Datasheet
104Kb / 2P
Coffret pour composants en acier doux de type 1
1489 HAMMOND-1489 Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
1490 HAMMOND-1490 Datasheet
199Kb / 4P
Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
1554PB HAMMOND-1554PB Datasheet
169Kb / 2P
Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polycarbonate de type 4, 4X
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
PJPB HAMMOND-PJPB Datasheet
151Kb / 3P
Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
PJPBLC HAMMOND-PJPBLC Datasheet
216Kb / 3P
Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com