Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PCMDD Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PCMDD
Description  Gestionnaire de cables horizontal articule
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PCMDD Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PCMDD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Gestionnaire de câbles horizontal articulé
Caractéristiques :
Porte à charnière à piano avec bande de fermeture aimantée.
Quatre orifices oblongs (3,5 x 1,56 po) au sommet et en bas, pour
permettre la sortie de câbles en haut et en bas.
Ouvertures à l'arrière pour l'entrée de câbles.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Revêtement en poudre texturé noir.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Rack
Usable Dimensions
Height
Width
Depth
Units
Height
Width
Depth
PCMDD19001BK1
1.72
19.00
2.71
1U
1.25
17.62
2.50
PCMDD19003BK1
3.47
19.00
2.71
2U
3.00
17.62
2.50
PCMDD19005BK1
5.22
19.00
2.71
3U
4.75
17.62
2.50
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PCMDD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCMDD19001 HAMMOND-PCMDD19001 Datasheet
158Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMDD19001BK1 HAMMOND-PCMDD19001BK1 Datasheet
158Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMDD19003 HAMMOND-PCMDD19003 Datasheet
162Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMDD19003BK1 HAMMOND-PCMDD19003BK1 Datasheet
162Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMDD19005 HAMMOND-PCMDD19005 Datasheet
161Kb / 1P
Mounting hardware not included
More results

Similar Description - PCMDD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
PCMBS HAMMOND-PCMBS Datasheet
51Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal a anneaux en acier
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal
PCMDS HAMMOND-PCMDS Datasheet
60Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal a peigne en acier
PCMT HAMMOND-PCMT Datasheet
50Kb / 1P
Chemin de cables horizontal
PHPF HAMMOND-PHPF Datasheet
54Kb / 1P
Panneau de porte articule
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
RRCM HAMMOND-RRCM Datasheet
61Kb / 2P
Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour bati
VCMDS HAMMOND-VCMDS Datasheet
73Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour armoire
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com