Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PJFS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJFS
Description  Armoire autoportante en polyester a 1 ou 2 portes de type 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJFS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJFS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJFS Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJFS Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Armoire autoportante en polyester à 1 ou 2 portes de type 4X
PJFS Series
Porte à charnière à piano avec poignée
Application
Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique
ou de boîtier de câblage de raccordement.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Normes
UL/cUL 508, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec porte
assortie peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau
intérieur offert en option.
Quincaillerie d'assemblage incluse.
Charnière à piano robuste en acier inoxydable 304.
Garniture souple auto-adhérente se comprimant sur la bride pour
assurer une étanchéité parfaite.
Poignée trois points en acier inoxydable cadenassable.
Rebord antiégouttures moulé.
Montants de renfort en fibre de verre fixés aux parois latérales dans les
armoires à deux portes.
Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Finition
Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec
revêtement en poudre blanc.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PJFS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJF HAMMOND-PJF Datasheet
64Kb / 1P
Bride en polycarbonate moulee
logo
Potens Semiconductor Co...
PJF05N65N POTENS-PJF05N65N Datasheet
955Kb / 5P
650V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PJF08N60D POTENS-PJF08N60D Datasheet
1Mb / 5P
600V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PJF08N65N POTENS-PJF08N65N Datasheet
965Kb / 5P
650V N-Channel MOSFETs
Ver.1.01
PJF08N70N POTENS-PJF08N70N Datasheet
1Mb / 5P
700V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
More results

Similar Description - PJFS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1418N4FSQTSS HAMMOND-1418N4FSQTSS Datasheet
112Kb / 2P
Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
1418N4FSSS HAMMOND-1418N4FSSS Datasheet
99Kb / 2P
Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
1418TDFS HAMMOND-1418TDFS Datasheet
116Kb / 3P
Armoire autoportante a 2 portes en acier doux de type 12
1422MD HAMMOND-1422MD Datasheet
180Kb / 3P
Armoire autoportante a plusieurs portes en acier doux de type 12
1422N4QTSS HAMMOND-1422N4QTSS Datasheet
164Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier inoxydable de type 4X
1422N4SS HAMMOND-1422N4SS Datasheet
141Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier inoxydable de type 4X
HMET HAMMOND-HMET Datasheet
114Kb / 3P
Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
HN4FMSS HAMMOND-HN4FMSS Datasheet
120Kb / 3P
Armoire de plancher a 2 portes en acier inoxydable de type 4X
HN4FSSS HAMMOND-HN4FSSS Datasheet
130Kb / 3P
Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
IMET HAMMOND-IMET Datasheet
150Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com