Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PJ744FS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJ744FS
Description  Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJ744FS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJ744FS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJ744FS Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJ744FS Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîtier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
Application
Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique
ou de boîtier de câblage de raccordement.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Normes
UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle
assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage du
panneau intérieur offert en option.
Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable
vissées dans des douilles filetées en laiton.
Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité
parfaite.
Montage dans les orifices arrière du boîtier. Utiliser une vis no 8 de 1 po
(non incluse).
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Les modèles avec plaque pleine sont offerts avec ou sans pattes de
montage.
Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Finition
Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
Panneau intérieur en aluminium naturel offert en option.


Similar Part No. - PJ744FS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJ744FS HAMMOND-PJ744FS Datasheet
98Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PJ744FS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1489 HAMMOND-1489 Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
1490 HAMMOND-1490 Datasheet
199Kb / 4P
Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
1554PB HAMMOND-1554PB Datasheet
169Kb / 2P
Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polycarbonate de type 4, 4X
MPB HAMMOND-MPB Datasheet
185Kb / 3P
Petits bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PJPBLC HAMMOND-PJPBLC Datasheet
216Kb / 3P
Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
PJU HAMMOND-PJU Datasheet
163Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUF HAMMOND-PJUF Datasheet
135Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUHF HAMMOND-PJUHF Datasheet
143Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUTF HAMMOND-PJUTF Datasheet
162Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com