Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PJRT Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJRT
Description  Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJRT Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJRT Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJRT Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJRT Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîte de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en
relief (couvercle opaque ou regard)
Porte à charnière à piano avec verrous tournants
Application
Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique
ou de boîtier de câblage de raccordement.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Normes
UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle
assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de
panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement.
Quincaillerie d'assemblage incluse.
Dispositifs de fermeture de porte « à verrou tournant » de type à levier
en acier inoxydable.
Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
Les armoires peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité
parfaite.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes
de fixation à l'arrière de l'armoire.
Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont
fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Finition


Similar Part No. - PJRT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
logo
Potens Semiconductor Co...
PJR04N60D POTENS-PJR04N60D Datasheet
1Mb / 5P
600V N-Channel MOSFETS
Ver.1.00
PJR05N65N POTENS-PJR05N65N Datasheet
957Kb / 5P
650V N-Channel MOSFETs
Ver.1.01
PJR05N70N POTENS-PJR05N70N Datasheet
958Kb / 5P
700V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PJR08N65N POTENS-PJR08N65N Datasheet
918Kb / 5P
650V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
More results

Similar Description - PJRT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414N4AL HAMMOND-1414N4AL Datasheet
176Kb / 3P
Bo챤te de jonction en aluminium de type 4X
PBC HAMMOND-PBC Datasheet
125Kb / 2P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle transparent
PCJ-HSC HAMMOND-PCJ-HSC Datasheet
182Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-NSL HAMMOND-PCJ-NSL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRL HAMMOND-PJRL Datasheet
196Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJUW HAMMOND-PJUW Datasheet
133Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X avec fen챗tre
PJW HAMMOND-PJW Datasheet
143Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X avec regard
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com