Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PJUTF Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJUTF
Description  Boite de jonction en polyester de type 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJUTF Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJUTF Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJUTF Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJUTF Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîte de jonction en polyester de type 4X (couvercle opaque
ou transparent) Série PJU
Porte à charnière à piano avec verrous tournants
Application
Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique
ou de boîtier de câblage de raccordement.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Normes
UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle
assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de
panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement.
Quincaillerie d'assemblage incluse.
Dispositifs de fermeture de porte à « verrou tournant » de type papillon
en acier inoxydable.
Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
L'armoire peut être dotée d'un couvercle en polycarbonate transparent
de 16 x 14 po.
Charnière moulée avec broche en acier inoxydable.
Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité
parfaite.
Offert avec bride en polycarbonate ou supports de montage au
plancher pour un montage multi-directionnel.
Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Finition
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PJUTF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJU HAMMOND-PJU Datasheet
163Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
PJU HAMMOND-PJU Datasheet
87Kb / 3P
Type 4X Polyester Junction Box (Solid and Clear Cover)
PJU1084 HAMMOND-PJU1084 Datasheet
228Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PJU1084 HAMMOND-PJU1084 Datasheet
133Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X avec fen챗tre
PJU1084CC HAMMOND-PJU1084CC Datasheet
228Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PJUTF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
EJSS HAMMOND-EJSS Datasheet
160Kb / 3P
Boite de jonction en acier inoxydable de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJU HAMMOND-PJU Datasheet
163Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUF HAMMOND-PJUF Datasheet
135Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUHF HAMMOND-PJUHF Datasheet
143Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUW HAMMOND-PJUW Datasheet
133Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X avec fen챗tre
PJW HAMMOND-PJW Datasheet
143Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X avec regard
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com