Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PPFS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PPFS
Description  Panneaux pour batis en acier perfores
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PPFS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PPFS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No.
Part No.
Usable Mounting
Dimensions
Black
Light Gray
Rack Units
Height
PPFS19001BK2 PPFS19001LG2
1U
1.75
PPFS19003BK2 PPFS19003LG2
2U
3.50
PPFS19005BK2 PPFS19005LG2
3U
5.25
PPFS19007BK2 PPFS19007LG2
4U
7.00
PPFS19008BK2 PPFS19008LG2
5U
8.75
PPFS19010BK2 PPFS19010LG2
6U
10.50
Panneaux pour bâtis en acier perforés
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Procure un taux de ventilation de 65 % à travers le panneau.
Revêtement lisse en poudre.
Galerie
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PPFS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PPFS19001 HAMMOND-PPFS19001 Datasheet
112Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PPFS19003 HAMMOND-PPFS19003 Datasheet
197Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PPFS19005 HAMMOND-PPFS19005 Datasheet
229Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PPFS19007 HAMMOND-PPFS19007 Datasheet
298Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PPFS19008 HAMMOND-PPFS19008 Datasheet
368Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PPFS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
18PP HAMMOND-18PP Datasheet
54Kb / 1P
Panneaux perfores pour armoires de la serie C3R
1416 HAMMOND-1416 Datasheet
104Kb / 2P
Coffret pour composants en acier doux de type 1
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
Armoire pour serveur en acier robuste
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
N1JPP HAMMOND-N1JPP Datasheet
53Kb / 1P
Panneaux perfores pour armoires de la serie N1J
PBFS HAMMOND-PBFS Datasheet
62Kb / 2P
Panneaux pour batis en acier, a bride
PBPA HAMMOND-PBPA Datasheet
92Kb / 2P
Panneaux pour batis en aluminium
PBPS HAMMOND-PBPS Datasheet
64Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier
PVLL HAMMOND-PVLL Datasheet
68Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier, a lames daeration
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
Panneau pour bati en acier, a fentes
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com