Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PVLL Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PVLL
Description  Panneaux pour batis en acier, a lames daeration
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PVLL Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PVLL Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mounting Hardware
Panneaux pour bâtis en acier, à lames d'aération PVLL Series
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
Avec bride pour plus de résistance.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Comporte trois (3) colonnes de lames d'aération de quatre (4) po de
largeur.
Revêtement lisse en poudre.
Accessoires
Part No.
Part No.
Usable Mounting Dimensions
Black
Light Gray
Rack Units
Height
PV LL19005BK2
PV LL19005LG2
3U
5.25
PV LL19007BK2
PV LL19007LG2
4U
7.00
PV LL19008BK2
PV LL19008LG2
5U
8.75
PV LL19010BK2
PV LL19010LG2
6U
10.50
PV LL19012BK2
PV LL19012LG2
7U
12.25
*Note: "CG2" (Beige color) is being phased out from stock - replaced with "LG2" a light gray
(RAL7035)
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PVLL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PVLL19005 HAMMOND-PVLL19005 Datasheet
90Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVLL19007 HAMMOND-PVLL19007 Datasheet
99Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVLL19008 HAMMOND-PVLL19008 Datasheet
111Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVLL19008BK2 HAMMOND-PVLL19008BK2 Datasheet
111Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVLL19008CG2 HAMMOND-PVLL19008CG2 Datasheet
111Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PVLL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1416 HAMMOND-1416 Datasheet
104Kb / 2P
Coffret pour composants en acier doux de type 1
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
Armoire pour serveur en acier robuste
1564 HAMMOND-1564 Datasheet
135Kb / 3P
Bati pour console en acier soude, a section inclinee de 20 degres
1489 HAMMOND-1489 Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
PBFS HAMMOND-PBFS Datasheet
62Kb / 2P
Panneaux pour batis en acier, a bride
PBPA HAMMOND-PBPA Datasheet
92Kb / 2P
Panneaux pour batis en aluminium
PBPS HAMMOND-PBPS Datasheet
64Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier
PPFS HAMMOND-PPFS Datasheet
67Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier perfores
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
Panneau pour bati en acier, a fentes
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com