Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PVSS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PVSS
Description  Panneau pour bati en acier, a fentes
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PVSS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PVSS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Panneau pour bâti en acier, à fentes
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 14.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Les fentes font 0,25 x 1,0 po.
Revêtement lisse en poudre.
Accessoires
Part No.
Part No.
Usable Mounting Dimensions
Open Space
Black
Light Gray
Rack Units
Height
(Cubic Units)
PV SS19001BK2
PV SS19001LG2
1U
1.75
9.70
PV SS19003BK2
PV SS19003LG2
2U
3.50
19.40
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PVSS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PVSS19001 HAMMOND-PVSS19001 Datasheet
69Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSS19001BK2 HAMMOND-PVSS19001BK2 Datasheet
69Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSS19001CG2 HAMMOND-PVSS19001CG2 Datasheet
69Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSS19001LG2 HAMMOND-PVSS19001LG2 Datasheet
69Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSS19003 HAMMOND-PVSS19003 Datasheet
75Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PVSS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1421 HAMMOND-1421 Datasheet
60Kb / 1P
Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en acier pour bati
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
1564 HAMMOND-1564 Datasheet
135Kb / 3P
Bati pour console en acier soude, a section inclinee de 20 degres
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
DNRRLDK HAMMOND-DNRRLDK Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
PBFS HAMMOND-PBFS Datasheet
62Kb / 2P
Panneaux pour batis en acier, a bride
PBPS HAMMOND-PBPS Datasheet
64Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier
PVLL HAMMOND-PVLL Datasheet
68Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier, a lames daeration
PVSA HAMMOND-PVSA Datasheet
69Kb / 1P
Panneau pour bati en aluminium, a fentes
RASB HAMMOND-RASB Datasheet
65Kb / 1P
Support pour equipement monte en bati
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com