Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PWPA8564 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PWPA8564
Description  Panneau interieur - Serie PW
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PWPA8564 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PWPA8564 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PWPA8564 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Panneau intérieur - Série PW
Remarque: Cette gamme de produits sera bientôt interrompue par une série approvisionné. Épuisement
des stocks. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle
Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.
Offerts en acier ou en auminium non fini.
Les panneaux en acier de calibre 12 comportent un revêtement en
poudre cuite blanc.
Les panneaux en aluminium non fini font 0,125 po (3,2 mm) d'épaisseur.
La quincaillerie nécessaire au montage des panneaux intérieurs est
comprise avec les armoires de la série PW.
Steel
A luminum
Fits
Part No.
Part No.
Enclosure
A
B
PWP4333
PWPA 4333
PW433320
14.37
9.84
PWP5343
PWPA 5343
PW534320
18.31
13.78
PWP6544
PWPA 6544
PW654425
22.24
13.78
PWP7554
PWPA 7554
PW755430
26.18
17.72
PWP8564
PWPA 8564
PW856430
30.12
21.65
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PWPA8564

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PWPA8564 HAMMOND-PWPA8564 Datasheet
99Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PWPA8564

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
Panneau interieur de base
PBP HAMMOND-PBP Datasheet
69Kb / 2P
Panneau interieur - Serie PB
PWAV HAMMOND-PWAV Datasheet
56Kb / 1P
Grilles daeration - Serie PW
PWD HAMMOND-PWD Datasheet
93Kb / 2P
Supports a profondeur reglable - Serie PW
PWLVW HAMMOND-PWLVW Datasheet
74Kb / 1P
Hublots dinspection grand format - Serie PW
PWMF HAMMOND-PWMF Datasheet
68Kb / 1P
Pied de montage - Serie PW
PWPA HAMMOND-PWPA Datasheet
94Kb / 1P
Adaptateur pour cadenas - Serie PW
PWPVW HAMMOND-PWPVW Datasheet
75Kb / 1P
Hublots dinspection - Serie PW
PWRB HAMMOND-PWRB Datasheet
71Kb / 1P
Couvercle dobturation arriere - Serie PW
S2CDP HAMMOND-S2CDP Datasheet
62Kb / 1P
Panneau interieur pour pupitre
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com