Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PWS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PWS
Description  Echangeur de chaleur air/eau
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PWS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PWS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PWS Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Échangeur de chaleur air/eau
Types 3R, 4 et 4X
Description
Conçu pour utiliser diverses sources d'eau pour refroidir les armoires
lorsque les conditions ambiantes font intervenir des températures
élevées ou un milieu agressif ou lorsque les armoires sont
fréquemment lavées à grande eau.
Normes
UL, cUL et CE
Conforme aux normes :
NEMA 3R, 4 et 4X
Caractéristiques
Compatible avec l'eau refroidie et le glycol, l'eau de tour de
refroidissement et d'autres caloporteurs recirculés.
Thermostat intégré et robinet électromagnétique avec contact d'alarme
pour une régulation automatique de la température.
Échangeur de chaleur muni de tubes en cuivre robustes (10 bars) et
d'ailettes en aluminium avec raccord de 0,5 po NPTF
Montage latéral, sur porte ou intérieur pour une plus grande souplesse
d'installation
Conception silencieuse et sans entretien
Enveloppe extérieure, construction en acier galvanisé, fini gris clair
RAL7035
Accessoires
Part Number
Dimensions ( H x W x D)
Weight
(without packaging)
PWS7102A 115N4LG
19.68 x 7.87 x 5.91 inches
16 lbs
PWS7102A 230N4LG
500 x 200 x 150 mm
7.7 Kg
PWS7152A 115N4LG
37.40 x 15.75 x 4.53 inches
46 lbs
PWS7152A 230N4LG
950 x 400 x 115 mm
21 Kg
PWS7332A 115N4LG
37.50 x 15.75 x 7.48 inches
77 Ibs
PWS7332A 230N4LG
950 x 400 x 190 mm
35 Kg
PWS7502A 115N4LG
55.12 x 18.11 x 9.25 inches
86 lbs
PWS7502A 230N4LG
1400 x 460 x 235 mm
39 Kg
PWS7702A 230N4LG
70.87 x 23.62 x 12.4 inches
127 lbs
PWS71002A 23N4LG
1800 x 600 x 315 mm
57 Kg
Power
Cooling


Similar Part No. - PWS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Illinois Capacitor, Inc...
PWS ILLINOISCAPACITOR-PWS Datasheet
193Kb / 3P
Low ESR - High Current ??High pulse current ratings
logo
Advantech Co., Ltd.
PWS-1409 ADVANTECH-PWS-1409 Datasheet
613Kb / 2P
9-slot 14.1 TFT LCDPortable Workstation
PWS-1409T ADVANTECH-PWS-1409T Datasheet
613Kb / 2P
9-slot 14.1 TFT LCDPortable Workstation
PWS-1409TP ADVANTECH-PWS-1409TP Datasheet
613Kb / 2P
9-slot 14.1 TFT LCDPortable Workstation
PWS-1419T ADVANTECH-PWS-1419T Datasheet
613Kb / 2P
9-slot 14.1 TFT LCDPortable Workstation
More results

Similar Description - PWS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
SHG HAMMOND-SHG Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
SHGM HAMMOND-SHGM Datasheet
83Kb / 2P
Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
SHV HAMMOND-SHV Datasheet
100Kb / 2P
Generateur de chaleur de 100-400 W, avec panneau de commande
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com